Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

ST25DV16K Fiches technique(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

No de pièce ST25DV16K
Description  Dynamic NFC/RFID tag IC with 4-Kbit, 16-Kbit or 64-Kbit EEPROM,and fast transfer mode capability
PDF  220 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST25DV16K Fiches technique(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button ST25DV16K Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics ST25DV16K Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics ST25DV16K Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics ST25DV16K Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics ST25DV16K Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics ST25DV16K Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics ST25DV16K Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ST25DV16K Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics ST25DV16K Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 220 page
background image
Contents
ST25DV04K ST25DV16K ST25DV64K
6/220
DocID027603 Rev 4
9
Device parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
9.1
Maximum rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
9.2
I2C DC and AC parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
9.3
GPO Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
9.4
RF electrical parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
10
Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
10.1
SO8N package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
10.2
TSSOP8 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
10.3
UFDFN8 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
10.4
UFDFPN12 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
10.5
WLCSP10 package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
11
Ordering information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Appendix A Bit representation and coding
for fast commands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
A.1
Bit coding using one subcarrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
A.1.1
High data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
A.1.2
Low data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
A.2
ST25DVxxx to VCD frames. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
A.3
SOF when using one subcarrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
A.3.1
High data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
A.3.2
Low data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
A.4
EOF when using one subcarrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
A.4.1
High data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
A.4.2
Low data rate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Appendix B I2C sequences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
B.1
Device select codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
B.2
I2C Byte writing and polling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
B.2.1
I2C byte write in user memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
B.2.2
I2C byte writing in dynamic registers and polling . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
B.2.3
I2C byte write in mailbox and polling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
B.2.4
I2C byte write and polling in system memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
B.3
I2C sequential writing and polling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More