| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STV6435S Fiches technique(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STV6435S Fiches technique(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 17 page ![]() 15/17 STV6435 Package Mechanical Data Figure 14: 24-Pin Plastic Small Outline Package (SO24) Dim. mm Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 2.35 2.65 0.093 0.104 A1 0.10 0.30 0.004 0.012 B 0.33 0.51 0.013 0.020 C 0.23 0.32 0.009 0.013 D 15.20 15.60 0.599 0.614 E 7.40 7.60 0.291 0.299 e 1.27 0.050 H 10.00 10.65 0.394 0.419 h 0.25 0.75 0.010 0.030 α 0° 8° 0° 8° L 0.40 1.27 0.016 0.050 C h x 45× L a A A1 e B D H E |