Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

D5V0P4U10LP7B Fiches technique (PDF) - Diodes Incorporated

D5V0P4U10LP7B Datasheet PDF - Diodes Incorporated
No de pièce D5V0P4U10LP7B
Télécharger  D5V0P4U10LP7B Télécharger
Taille du fichier   232.83 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  DIODES [Diodes Incorporated]
Site Internet  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Description 58V UNIDIRECTIONAL TVS DIODE ARRAY

D5V0P4U10LP7B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
D5V0P4U10LP7B Datasheet PDF - Diodes Incorporated

No de pièce D5V0P4U10LP7B
Télécharger  D5V0P4U10LP7B Click to download

Taille du fichier   232.83 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  DIODES [Diodes Incorporated]
Site Internet  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Description 58V UNIDIRECTIONAL TVS DIODE ARRAY

D5V0P4U10LP7B Fiches technique (HTML) - Diodes Incorporated


D5V0P4U10LP7B Détails du produit

Features
• 2.7kW Peak Pulse Power (tp = 8x20µs)
• Provides ESD Protection per IEC 61000-4-2 Standard:
   Air ±30kV, Contact ±30kV
• 4 Channels of ESD Protection and 4 Decoupling Capacitances
• Typically Used in Power Over Ethernet PSE Equipment against
   Line Overvoltages
• Totally Lead-Free & Fully RoHS Compliant (Notes 1 & 2)
• Halogen and Antimony Free. “Green” Device (Note 3)




Numéro de pièce similaire - D5V0P4U10LP7B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diodes Incorporated
D5V0P4U2LP37 DIODES-D5V0P4U2LP37 Datasheet
106Kb / 4P
CHANNEL LOW CAPACITANCE BI-DIRECTIONAL TVS ARRAY
Rev 5
D5V0P4U2LP37 DIODES-D5V0P4U2LP37 Datasheet
96Kb / 4P
2 CHANNEL LOW CAPACITANCE BI-DIRECTIONAL TVS ARRAY
Rev 5
D5V0P4U2LP37 DIODES-D5V0P4U2LP37 Datasheet
103Kb / 5P
4 CHANNEL LOW CAPACITANCE BI-DIRECTIONAL TVS ARRAY
Rev 5
D5V0P4U2LP37 DIODES-D5V0P4U2LP37 Datasheet
102Kb / 5P
4 CHANNEL LOW CAPACITANCE BI-DIRECTIONAL TVS ARRAY
Rev 5
D5V0P4U2LP37 DIODES-D5V0P4U2LP37 Datasheet
184Kb / 4P
55V BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev 3
More results


Description similaire - D5V0P4U10LP7B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Yea Shin Technology Co....
YSDAXX02M3 YEASHIN-YSDAXX02M3 Datasheet
748Kb / 3P
UNIDIRECTIONAL TVS DIODE ARRAY
logo
ON Semiconductor
SMDA05-6R2 ONSEMI-SMDA05-6R2 Datasheet
147Kb / 4P
Unidirectional TVS Array
July, 2006 ??Rev. 3
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LCC08DT LEIDITECH-LCC08DT Datasheet
129Kb / 3P
UNIDIRECTIONAL / BIDIRECTIONAL LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
LCD05DT3 LEIDITECH-LCD05DT3 Datasheet
129Kb / 3P
UNIDIRECTIONAL / BIDIRECTIONAL LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
LCD08DT3 LEIDITECH-LCD08DT3 Datasheet
129Kb / 3P
UNIDIRECTIONAL / BIDIRECTIONAL LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
LCD12DT3 LEIDITECH-LCD12DT3 Datasheet
129Kb / 3P
UNIDIRECTIONAL / BIDIRECTIONAL LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
LCD15DT3 LEIDITECH-LCD15DT3 Datasheet
129Kb / 3P
UNIDIRECTIONAL / BIDIRECTIONAL LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
LCD18DT3 LEIDITECH-LCD18DT3 Datasheet
129Kb / 3P
UNIDIRECTIONAL / BIDIRECTIONAL LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
LCD33DT3 LEIDITECH-LCD33DT3 Datasheet
129Kb / 3P
UNIDIRECTIONAL / BIDIRECTIONAL LOW CAPACITANCE TVS DIODE ARRAY
logo
E-CMOS Corporation
ECCP05VU3-D7 E-CMOS-ECCP05VU3-D7 Datasheet
228Kb / 3P
UNIDIRECTIONAL TVS DIODE ARRAY
More results




À propos de Diodes Incorporated


Diodes Incorporated est une société cotée en bourse qui conçoit, fabrique et fournit un large éventail de semi-conducteurs discrets, analogiques et de signaux mixtes et de solutions de puissance complètes.
L'entreprise a été fondée en 1964 et a son siège à Plano, au Texas.
Il fonctionne à l'échelle mondiale avec des centres de vente, de soutien et de conception en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
Diodes Incorporated dessert une variété d'industries, notamment l'automobile, les communications, l'informatique, le consommateur et l'industrie.
La société propose une large gamme de produits, notamment des diodes, des redresseurs, des transistors, des régulateurs de tension, des MOSFET, des conducteurs LED et des dispositifs de protection, entre autres.
La mission de l'entreprise est de fournir aux clients des produits de haute qualité et de haute fiabilité et un excellent service client.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Diodes Incorporated s'engage à devenir l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion de l'énergie.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com