Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

D5V0P4U2LP37 Fiches technique (PDF) - Diodes Incorporated

D5V0P4U2LP37 Datasheet PDF - Diodes Incorporated
No de pièce D5V0P4U2LP37
Télécharger  D5V0P4U2LP37 Télécharger
Taille du fichier   184.04 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  DIODES [Diodes Incorporated]
Site Internet  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Description 55V BIDIRECTIONAL TVS DIODE

D5V0P4U2LP37 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
D5V0P4U2LP37 Datasheet PDF - Diodes Incorporated

No de pièce D5V0P4U2LP37
Télécharger  D5V0P4U2LP37 Click to download

Taille du fichier   184.04 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  DIODES [Diodes Incorporated]
Site Internet  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Description 55V BIDIRECTIONAL TVS DIODE

D5V0P4U2LP37 Fiches technique (HTML) - Diodes Incorporated


D5V0P4U2LP37 Détails du produit

Features
• Provides ESD Protection per IEC 61000-4-2 Standard:
   Air ±30kV, Contact ±25kV
• 1 Channel of ESD Protection
• Ideal for 60V MOSFET Protection
• High Peak Pulse Current per IEC 61000-4-5 Standard
• Totally Lead-Free & Fully RoHS Compliant (Notes 1 & 2)
• Halogen and Antimony Free. “Green” Device (Note 3)




Numéro de pièce similaire - D5V0P4U2LP37

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diodes Incorporated
D5V0P4U2LP37 DIODES-D5V0P4U2LP37 Datasheet
106Kb / 4P
CHANNEL LOW CAPACITANCE BI-DIRECTIONAL TVS ARRAY
Rev 5
D5V0P4U2LP37 DIODES-D5V0P4U2LP37 Datasheet
96Kb / 4P
2 CHANNEL LOW CAPACITANCE BI-DIRECTIONAL TVS ARRAY
Rev 5
D5V0P4U2LP37 DIODES-D5V0P4U2LP37 Datasheet
103Kb / 5P
4 CHANNEL LOW CAPACITANCE BI-DIRECTIONAL TVS ARRAY
Rev 5
D5V0P4U2LP37 DIODES-D5V0P4U2LP37 Datasheet
102Kb / 5P
4 CHANNEL LOW CAPACITANCE BI-DIRECTIONAL TVS ARRAY
Rev 5
D5V0P4U2LP37 DIODES-D5V0P4U2LP37 Datasheet
232Kb / 5P
58V UNIDIRECTIONAL TVS DIODE ARRAY
Rev 2
More results


Description similaire - D5V0P4U2LP37

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Yea Shin Technology Co....
YSDAXX11CDN YEASHIN-YSDAXX11CDN Datasheet
795Kb / 3P
BIDIRECTIONAL TVS DIODE
logo
Diodes Incorporated
D55V0M1B2WSQ DIODES-D55V0M1B2WSQ Datasheet
296Kb / 5P
55V BIDIRECTIONAL TVS DIODE
Rev 1
logo
Shanghai Leiditech Elec...
MY05ESD1 LEIDITECH-MY05ESD1 Datasheet
510Kb / 3P
BIDIRECTIONAL TVS DIODE
SD03C03B LEIDITECH-SD03C03B Datasheet
194Kb / 3P
BIDIRECTIONAL TVS DIODE
SD05CL LEIDITECH-SD05CL Datasheet
313Kb / 3P
BIDIRECTIONAL TVS DIODE
SD05L LEIDITECH-SD05L Datasheet
312Kb / 3P
BIDIRECTIONAL TVS DIODE
SD18CW LEIDITECH-SD18CW Datasheet
333Kb / 3P
BIDIRECTIONAL TVS DIODE
SD33C LEIDITECH-SD33C Datasheet
1Mb / 5P
BIDIRECTIONAL TVS DIODE
SDA0811CBP LEIDITECH-SDA0811CBP Datasheet
453Kb / 3P
BIDIRECTIONAL TVS DIODE
SDA1811CDN LEIDITECH-SDA1811CDN Datasheet
213Kb / 3P
BIDIRECTIONAL TVS DIODE
More results




À propos de Diodes Incorporated


Diodes Incorporated est une société cotée en bourse qui conçoit, fabrique et fournit un large éventail de semi-conducteurs discrets, analogiques et de signaux mixtes et de solutions de puissance complètes.
L'entreprise a été fondée en 1964 et a son siège à Plano, au Texas.
Il fonctionne à l'échelle mondiale avec des centres de vente, de soutien et de conception en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
Diodes Incorporated dessert une variété d'industries, notamment l'automobile, les communications, l'informatique, le consommateur et l'industrie.
La société propose une large gamme de produits, notamment des diodes, des redresseurs, des transistors, des régulateurs de tension, des MOSFET, des conducteurs LED et des dispositifs de protection, entre autres.
La mission de l'entreprise est de fournir aux clients des produits de haute qualité et de haute fiabilité et un excellent service client.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Diodes Incorporated s'engage à devenir l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion de l'énergie.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com