Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

855756 Fiches technique (PDF) - TriQuint Semiconductor

855756 Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor
No de pièce 855756_15
Télécharger  855756 Télécharger
Taille du fichier   587.43 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
Site Internet  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
Description 170.6 MHz SAW Filter

855756 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
855756 Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor

No de pièce 855756_15
Télécharger  855756 Click to download

Taille du fichier   587.43 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
Site Internet  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
Description 170.6 MHz SAW Filter

855756 Fiches technique (HTML) - TriQuint Semiconductor




Numéro de pièce similaire - 855756_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TriQuint Semiconductor
855753 TRIQUINT-855753 Datasheet
55Kb / 1P
167.1 MHz Bandpass Filter
More results


Description similaire - 855756_15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
RF Monolithics, Inc
SF1088A RFM-SF1088A Datasheet
162Kb / 8P
170.6 MHz SAW Filter
SF1134A RFM-SF1134A Datasheet
33Kb / 1P
170.6 MHz SAW Filter
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0063CN02271T ICST-SF0063CN02271T Datasheet
89Kb / 2P
63 MHz SAW Bandpass Filter 63 MHz SAW Bandpass Filter
Rev X1
SF0096BA02394S ICST-SF0096BA02394S Datasheet
138Kb / 2P
96 MHz SAW Bandpass Filter 96 MHz SAW Bandpass Filter
logo
API Technologies Corp
SF0243BA03287S APITECH-SF0243BA03287S Datasheet
1Mb / 3P
SAW Filter 243 MHz SAW Bandpass Filter, 0.1 MHz Bandwidth
SF0240CD03109S APITECH-SF0240CD03109S Datasheet
154Kb / 3P
240 MHz SAW Filter 240 MHz SAW Filter
SF0185BA02302S APITECH-SF0185BA02302S Datasheet
126Kb / 3P
185.76 MHz SAW Bandpass Filter 185.76 MHz SAW Bandpass Filter
SF0162BA03266S APITECH-SF0162BA03266S Datasheet
1Mb / 3P
SAW Filter 162 MHz SAW Bandpass Filter, 0.06 MHz Bandwidth
logo
Murata Manufacturing Co...
SF1088A MURATA-SF1088A Datasheet
176Kb / 8P
170.6 MHz SAW Filter
logo
TriQuint Semiconductor
856447 TRIQUINT-856447_15 Datasheet
378Kb / 5P
170.6 MHz SAW Filter
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com