Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2840 Fiches technique (PDF) - KR Electronics, Inc.

2840 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.
No de pièce 2840
Télécharger  2840 Télécharger
Taille du fichier   58.86 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  KR [KR Electronics, Inc.]
Site Internet  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Description 150 MHz differential lowpass filter

2840 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
2840 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.

No de pièce 2840
Télécharger  2840 Click to download

Taille du fichier   58.86 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  KR [KR Electronics, Inc.]
Site Internet  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Description 150 MHz differential lowpass filter

2840 Fiches technique (HTML) - KR Electronics, Inc.


2840 Détails du produit

General Description

KR 2840 is a 150 MHz differential lowpass filter. The filter is designed for 100 Ω source and load impedance. Other frequen cies and impedances are available. Please consult the factory.



Features

• Differential Lowpass Filter

• 100 Ω

• DIP Package




Numéro de pièce similaire - 2840

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Heyco.
2840 HEYCO-2840 Datasheet
120Kb / 1P
Thick Panel Snap Bushings
logo
Alpha Wire
2840/7 ALPHAWIRE-2840/7 Datasheet
98Kb / 4P
Customer Specification
2/23/2023
logo
STEGO Elektrotechnik Gm...
28400.0-00 STEGO-28400.0-00 Datasheet
226Kb / 1P
PRESSURE COMPENSATION DEVICE
24.02.2022
28400.0-01 STEGO-28400.0-01 Datasheet
226Kb / 1P
PRESSURE COMPENSATION DEVICE
24.02.2022
28400.0-04 STEGO-28400.0-04 Datasheet
226Kb / 1P
PRESSURE COMPENSATION DEVICE
24.02.2022
More results


Description similaire - 2840

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
KR Electronics, Inc.
2788 KR-2788 Datasheet
58Kb / 2P
85 MHz differential lowpass filter
2403-S KR-2403-S Datasheet
42Kb / 3P
60 MHz Lowpass Filter
2978 KR-2978 Datasheet
95Kb / 3P
150 MHz Lowpass Filter
3007 KR-3007 Datasheet
91Kb / 3P
430 MHz Lowpass Filter
3007-SMA KR-3007-SMA Datasheet
65Kb / 3P
430 MHz Lowpass Filter
3018-2 KR-3018-2 Datasheet
52Kb / 3P
30 MHz Lowpass Filter
3153-SMA KR-3153-SMA Datasheet
80Kb / 3P
615 MHz Lowpass Filter
3202-2-BNC KR-3202-2-BNC Datasheet
57Kb / 3P
2 MHz Lowpass Filter
3253-201-LP-SMA KR-3253-201-LP-SMA Datasheet
82Kb / 3P
201 MHz Lowpass Filter
3271-BNC KR-3271-BNC Datasheet
50Kb / 3P
1 MHz Lowpass Filter
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com