Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2811 Fiches technique (PDF) - KR Electronics, Inc.

2811 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.
No de pièce 2811
Télécharger  2811 Télécharger
Taille du fichier   49.32 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  KR [KR Electronics, Inc.]
Site Internet  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Description 155 MHz bandpass filter

2811 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
2811 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.

No de pièce 2811
Télécharger  2811 Click to download

Taille du fichier   49.32 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  KR [KR Electronics, Inc.]
Site Internet  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Description 155 MHz bandpass filter

2811 Fiches technique (HTML) - KR Electronics, Inc.




Numéro de pièce similaire - 2811

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Alpha Wire
2811 ALPHAWIRE-2811 Datasheet
98Kb / 4P
Customer Specification
1/19/2023
logo
Heyco.
2811 HEYCO-2811 Datasheet
102Kb / 1P
Shorty Bushings
2811 HEYCO-2811 Datasheet
117Kb / 1P
Thin Panel Bushings
logo
Alpha Wire
2811/2 ALPHAWIRE-2811/2 Datasheet
98Kb / 4P
Customer Specification
12/13/2022
2811/3 ALPHAWIRE-2811/3 Datasheet
99Kb / 4P
Customer Specification
1/19/2023
More results


Description similaire - 2811

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Integrated Circuit Syst...
SF0063CN02271T ICST-SF0063CN02271T Datasheet
89Kb / 2P
63 MHz SAW Bandpass Filter 63 MHz SAW Bandpass Filter
Rev X1
SF0096BA02394S ICST-SF0096BA02394S Datasheet
138Kb / 2P
96 MHz SAW Bandpass Filter 96 MHz SAW Bandpass Filter
logo
RF Monolithics, Inc
SF2289C RFM-SF2289C Datasheet
216Kb / 4P
155 MHz SAW Filter
logo
API Technologies Corp
SF0185BA02302S APITECH-SF0185BA02302S Datasheet
126Kb / 3P
185.76 MHz SAW Bandpass Filter 185.76 MHz SAW Bandpass Filter
logo
Murata Manufacturing Co...
SF2289C MURATA-SF2289C Datasheet
216Kb / 4P
155 MHz SAW Filter
logo
KR Electronics, Inc.
2892-SMA-MF KR-2892-SMA-MF Datasheet
75Kb / 3P
250 MHz Bandpass Filter
2924-SMA KR-2924-SMA Datasheet
99Kb / 3P
70 MHz Bandpass Filter
3259-200-SMA KR-3259-200-SMA Datasheet
142Kb / 3P
200 MHz Bandpass Filter
3277-SMA KR-3277-SMA Datasheet
100Kb / 3P
70 MHz Bandpass Filter
3299-SMA KR-3299-SMA Datasheet
85Kb / 3P
530 MHz Bandpass Filter
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com