Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2806 Fiches technique (PDF) - KR Electronics, Inc.

2806 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.
No de pièce 2806
Télécharger  2806 Télécharger
Taille du fichier   47.75 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  KR [KR Electronics, Inc.]
Site Internet  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Description 85 MHz lowpass filter

2806 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
2806 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.

No de pièce 2806
Télécharger  2806 Click to download

Taille du fichier   47.75 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  KR [KR Electronics, Inc.]
Site Internet  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Description 85 MHz lowpass filter

2806 Fiches technique (HTML) - KR Electronics, Inc.


2806 Détails du produit

General Description
KR 2806 is a 85 MHz lowpass filter. The filter has a minimum 2 dB bandwidth of 85 MHz. Other center frequencies and bandwidths available. Please consult the factory.

Features
• Sharp Transition to Stopband
• >30 dB Stopband
• 50 Ω Source and Load
• SMA Connectors




Numéro de pièce similaire - 2806

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Systemsensor advanced i...
2806 SYSTEMSENSOR-2806 Datasheet
498Kb / 2P
4/6 Wire Ststems Dectectors
logo
Emcore Corporation
2806 EMCORE-2806 Datasheet
325Kb / 2P
77 Channel CATV Limited Distance Solution (LDS)
logo
PHOENIX CONTACT
2806 PHOENIX-2806 Datasheet
736Kb / 7P
FL SWITCH SFN(T)
logo
Heyco.
2806 HEYCO-2806 Datasheet
102Kb / 1P
Shorty Bushings
logo
ASSUN MOTOR Pte Ltd.
2806 ASSUN-2806 Datasheet
285Kb / 1P
METAL Brush
2023-A
More results


Description similaire - 2806

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
KR Electronics, Inc.
2788 KR-2788 Datasheet
58Kb / 2P
85 MHz differential lowpass filter
2403-S KR-2403-S Datasheet
42Kb / 3P
60 MHz Lowpass Filter
2978 KR-2978 Datasheet
95Kb / 3P
150 MHz Lowpass Filter
3007 KR-3007 Datasheet
91Kb / 3P
430 MHz Lowpass Filter
3007-SMA KR-3007-SMA Datasheet
65Kb / 3P
430 MHz Lowpass Filter
3018-2 KR-3018-2 Datasheet
52Kb / 3P
30 MHz Lowpass Filter
3153-SMA KR-3153-SMA Datasheet
80Kb / 3P
615 MHz Lowpass Filter
3202-2-BNC KR-3202-2-BNC Datasheet
57Kb / 3P
2 MHz Lowpass Filter
3253-201-LP-SMA KR-3253-201-LP-SMA Datasheet
82Kb / 3P
201 MHz Lowpass Filter
3271-BNC KR-3271-BNC Datasheet
50Kb / 3P
1 MHz Lowpass Filter
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com