Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2602 Fiches technique (PDF) - KR Electronics, Inc.

2602 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.
No de pièce 2602
Télécharger  2602 Télécharger
Taille du fichier   24.12 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  KR [KR Electronics, Inc.]
Site Internet  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Description Bandpass Filter

2602 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
2602 Datasheet PDF - KR Electronics, Inc.

No de pièce 2602
Télécharger  2602 Click to download

Taille du fichier   24.12 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  KR [KR Electronics, Inc.]
Site Internet  http://www.krfilters.com
Logo KR - KR Electronics, Inc.
Description Bandpass Filter

2602 Fiches technique (HTML) - KR Electronics, Inc.


2602 Détails du produit

General Description

KR 2602 is a 400 MHz bandpass filter. The filter has a 20 MHz min 3 dB bandwidth and is designed for 50 Ω source and load impedance. Other passband frequencies, bandwidths and impedances are available. Please consult the factory.



Features

• 400 MHz Bandpass

• 50 Ω

• DIP Package




Numéro de pièce similaire - 2602

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infinite Electronics In...
2602 L-COM-2602 Datasheet
64Kb / 1P
Clamp: N-Female for Cable Group 6
5/16/07
logo
KR Electronics, Inc.
2602-SMA KR-2602-SMA Datasheet
48Kb / 2P
Bandpass Filter
logo
EAO AG.
2602.3172E EAO-2602.3172E Datasheet
200Kb / 18P
Switches and Indicators
01.2000
2602.3174E EAO-2602.3174E Datasheet
200Kb / 18P
Switches and Indicators
01.2000
2602.3175E EAO-2602.3175E Datasheet
200Kb / 18P
Switches and Indicators
01.2000
More results


Description similaire - 2602

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Mini-Circuits
VBF-8000 MINI-VBF-8000 Datasheet
276Kb / 2P
Bandpass Filter
VBF-7500 MINI-VBF-7500 Datasheet
310Kb / 2P
Bandpass Filter
VBF-7350 MINI-VBF-7350 Datasheet
313Kb / 2P
Bandpass Filter
VBF-2275 MINI-VBF-2275 Datasheet
329Kb / 2P
Bandpass Filter
ZX75BP-1842 MINI-ZX75BP-1842 Datasheet
166Kb / 1P
Bandpass Filter
VBFZ-3590 MINI-VBFZ-3590 Datasheet
228Kb / 1P
Bandpass Filter
VBFZ-4000 MINI-VBFZ-4000 Datasheet
259Kb / 1P
Bandpass Filter
VBFZ-5500 MINI-VBFZ-5500 Datasheet
228Kb / 1P
Bandpass Filter
ZABP-450 MINI-ZABP-450 Datasheet
372Kb / 3P
Bandpass Filter
ZABP-587-S MINI-ZABP-587-S Datasheet
349Kb / 3P
Bandpass Filter
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com