Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FDMA510PZ Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDMA510PZ Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FDMA510PZ
Télécharger  FDMA510PZ Télécharger
Taille du fichier   752.37 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description Single P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -20V, -7.8A, 30m廓

FDMA510PZ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FDMA510PZ Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FDMA510PZ
Télécharger  FDMA510PZ Click to download

Taille du fichier   752.37 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description Single P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -20V, -7.8A, 30m廓

FDMA510PZ Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor




Numéro de pièce similaire - FDMA510PZ

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDMA507PZ FAIRCHILD-FDMA507PZ Datasheet
308Kb / 7P
Single P-Channel PowerTrench MOSFET -20 V, -7.8 A, 24 mOhm
FDMA520PZ FAIRCHILD-FDMA520PZ Datasheet
240Kb / 6P
Single P-Channel PowerTrench MOSFET -20V, -7.3A, 30mohm
FDMA520PZ FAIRCHILD-FDMA520PZ Datasheet
1Mb / 6P
Single P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -20V, -7.3A, 30m廓
FDMA520PZ FAIRCHILD-FDMA520PZ_08 Datasheet
1Mb / 6P
Single P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -20V, -7.3A, 30m廓
FDMA530PZ FAIRCHILD-FDMA530PZ Datasheet
286Kb / 6P
Single P-Channel PowerTrench MOSFET -30V, -6.8A, 35mohm
More results


Description similaire - FDMA510PZ

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDG332PZ FAIRCHILD-FDG332PZ Datasheet
458Kb / 6P
P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -20V, -2.6A, 97m廓
FDFMA2P857 FAIRCHILD-FDFMA2P857_08 Datasheet
602Kb / 8P
Integrated P-Channel PowerTrench짰 MOSFET and Schottky Diode .20V, .3.0A, 120m廓
FDZ1905PZ FAIRCHILD-FDZ1905PZ Datasheet
297Kb / 6P
Common Drain P-Channel 1.5V PowerTrench짰 WL-CSP MOSFET -20V -3A, 123m廓
FDMA420NZ FAIRCHILD-FDMA420NZ_08 Datasheet
1Mb / 7P
Single N-Channel 2.5V Specified PowerTrench짰 MOSFET 20V, 5.7A, 30m廓
FDMA520PZ FAIRCHILD-FDMA520PZ_08 Datasheet
1Mb / 6P
Single P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -20V, -7.3A, 30m廓
FDMA530PZ FAIRCHILD-FDMA530PZ_08 Datasheet
882Kb / 6P
Single P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDD3672 FAIRCHILD-FDD3672_08 Datasheet
431Kb / 7P
P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -14A, 64m廓
FDMA910PZ FAIRCHILD-FDMA910PZ Datasheet
236Kb / 7P
Single P-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDC642P FAIRCHILD-FDC642P_09 Datasheet
263Kb / 7P
P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -20V, -4A, 100m廓
logo
ON Semiconductor
FDD4243-F085 ONSEMI-FDD4243-F085 Datasheet
427Kb / 8P
P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -40V, -14A, 64m廓
September-2017, Rev. 2
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com