Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TD115D-SF Fiches technique (PDF) - Panasonic Semiconductor

TD115D-SF Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor
No de pièce TD115D-SF
Télécharger  TD115D-SF Télécharger
Taille du fichier   9308.63 Kbytes
Page   24 Pages
Fabricant  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Site Internet  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Description TOGGLE SWITCH

TD115D-SF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
TD115D-SF Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor

No de pièce TD115D-SF
Télécharger  TD115D-SF Click to download

Taille du fichier   9308.63 Kbytes
Page   24 Pages
Fabricant  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Site Internet  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Description TOGGLE SWITCH

TD115D-SF Fiches technique (HTML) - Panasonic Semiconductor


TD115D-SF Détails du produit

FEATURES
Depth of 18.6 mm saves space.
This space-saving switch has body
dimensions of 25 (W) x 14.8 (D) x 18.6
(H). (63% that of our previous T-15 series
switch.)




Numéro de pièce similaire - TD115D-SF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Panasonic Semiconductor
TD115D-SF PANASONIC-TD115D-SF Datasheet
1Mb / 21P
Snap Switches Capable of 15A Switching
TD115D-SF PANASONIC-TD115D-SF Datasheet
872Kb / 19P
Snap Switches Capable of 15 A Switching
TD115D-SF PANASONIC-TD115D-SF Datasheet
690Kb / 17P
15A HIGH SNAP SWITCHES TOGGLE, ROCKER AND PUSH-BUTTON TYPES
TD115D-SF PANASONIC-TD115D-SF Datasheet
802Kb / 17P
15A HIGH SNAP SWITCHES TOGGLE, ROCKER AND PUSH-BUTTON TYPES
2013.09
More results


Description similaire - TD115D-SF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
CW Industries
GTS448E101AHR CWIND-GTS448E101AHR Datasheet
965Kb / 1P
TOGGLE SWITCH
GTS448F301AHR CWIND-GTS448F301AHR Datasheet
1Mb / 1P
TOGGLE SWITCH
GTS448K101AHR CWIND-GTS448K101AHR Datasheet
987Kb / 1P
TOGGLE SWITCH
logo
Tyco Electronics
4-1437558-8 MACOM-4-1437558-8 Datasheet
487Kb / 3P
TOGGLE SWITCH
logo
Honeywell Solid State E...
2NT1-72 HONEYWELL-2NT1-72 Datasheet
131Kb / 1P
SWITCH - TOGGLE
31NT91-3 HONEYWELL-31NT91-3 Datasheet
118Kb / 1P
SWITCH - TOGGLE
logo
Honeywell Accelerometer...
2TL1-7 HONEYWELL-ACC-2TL1-7 Datasheet
176Kb / 1P
SWITCH - TOGGLE
2TL1-2 HONEYWELL-ACC-2TL1-2 Datasheet
195Kb / 2P
SWITCH - TOGGLE
2TL1-3D HONEYWELL-ACC-2TL1-3D Datasheet
228Kb / 1P
SWITCH - TOGGLE
logo
List of Unclassifed Man...
14TL1-1A ETC2-14TL1-1A Datasheet
128Kb / 1P
SWITCH-TOGGLE
More results




À propos de Panasonic Semiconductor


Panasonic Semiconductor est une filiale de Panasonic Corporation, une société d'électronique japonaise.
Panasonic Semiconductor fournit une large gamme de produits, notamment des microcontrôleurs, des capteurs, des circuits intégrés de gestion de l'alimentation et d'autres composants électroniques pour diverses applications sur les marchés automobiles, industriels et consommateurs.
La société est connue pour son accent sur la qualité et la fiabilité, et ses produits sont largement utilisés dans la gestion de l'alimentation, l'éclairage et d'autres applications.
Panasonic Semiconductor a des opérations dans plusieurs pays et est l'un des principaux fournisseurs de composants électroniques dans la région Asie-Pacifique.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com