Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

8103750 Fiches technique (PDF) - ledxon GmbH

8103750 Datasheet PDF - ledxon GmbH
No de pièce 8103750
Télécharger  8103750 Télécharger
Taille du fichier   108.72 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  LEDXON [ledxon GmbH]
Site Internet  https://www.ledxon.de/en
Logo LEDXON - ledxon GmbH
Description Downlight DLL1-WSH, 35W 1817lm CRI90 2700K WSH white DALI

8103750 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
8103750 Datasheet PDF - ledxon GmbH

No de pièce 8103750
Télécharger  8103750 Click to download

Taille du fichier   108.72 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  LEDXON [ledxon GmbH]
Site Internet  https://www.ledxon.de/en
Logo LEDXON - ledxon GmbH
Description Downlight DLL1-WSH, 35W 1817lm CRI90 2700K WSH white DALI

8103750 Fiches technique (HTML) - ledxon GmbH


8103750 Détails du produit

FEATURES
Product group Downlight/spot/floodlight (EC001744)
Suitable for wall mounting No
Exchangeable control gear No
Dimming DALI-2 Yes
Suitable for traverse mounting No
Suitable for pedestal/floor mounting No
Suitable for light-track mounting No
Suitable for clamp-mounting No




Numéro de pièce similaire - 8103750

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ledxon GmbH
8103751 LEDXON-8103751 Datasheet
108Kb / 5P
Downlight DLL1-WSH, 35W 1896lm CRI90 3000K WSH black DALI
8103752 LEDXON-8103752 Datasheet
108Kb / 5P
Downlight DLL1-WSH, 35W 1896lm CRI90 3000K WSH white DALI
8103753 LEDXON-8103753 Datasheet
108Kb / 5P
Downlight DLL1-WSH, 35W 2086lm CRI90 4000K WSH black DALI
8103754 LEDXON-8103754 Datasheet
108Kb / 5P
Downlight DLL1-WSH, 35W 2086lm CRI90 4000K WSH white DALI
8103755 LEDXON-8103755 Datasheet
134Kb / 5P
Recessed spotlight ESP1-S10, 7,0W 931lm CRI90 2700K 25° white
More results


Description similaire - 8103750

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Dialight Corporation
RTO-0W07-001 DIALIGHT-RTO-0W07-001 Datasheet
110Kb / 2P
DuroSite SERIES LED WHITE DOWNLIGHT
RTO-2W07-001 DIALIGHT-RTO-2W07-001 Datasheet
125Kb / 2P
SafeSite RTO LED WHITE DOWNLIGHT
logo
Seoul Semiconductor
MJD-2V16W1P3 SEOUL-MJD-2V16W1P3 Datasheet
546Kb / 20P
120V 17W Downlight
SMJD-3V16W1P3 SEOUL-SMJD-3V16W1P3 Datasheet
2Mb / 20P
220V 17.5W Downlight
logo
Cree, Inc
LR4 CREE-LR4 Datasheet
424Kb / 2P
Architectural LED Downlight
LR6 CREE-LR6 Datasheet
409Kb / 2P
LED Downlight
LR6-7L-27K-GU24-E26 CREE-LR6-7L-27K-GU24-E26 Datasheet
421Kb / 2P
LED Downlight
LR6-10L-35K-120V-A-DR CREE-LR6-10L-35K-120V-A-DR Datasheet
399Kb / 2P
LED Downlight
LR6-18L-35K-120V-A-DR CREE-LR6-18L-35K-120V-A-DR Datasheet
397Kb / 2P
LED Downlight
logo
Mean Well Enterprises C...
DLC-02 MEANWELL-DLC-02 Datasheet
1Mb / 6P
DALI Controller/DALI Gateway
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com