Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SCTWA40N120G2AG Fiches technique (PDF) - STMicroelectronics

SCTWA40N120G2AG Datasheet PDF - STMicroelectronics
No de pièce SCTWA40N120G2AG
Télécharger  SCTWA40N120G2AG Télécharger
Taille du fichier   257.69 Kbytes
Page   12 Pages
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
Description Automotive‑grade silicon carbide Power MOSFET 1200 V, 75 mΩ typ., 33 A in an HiP247 long leads package

SCTWA40N120G2AG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SCTWA40N120G2AG Datasheet PDF - STMicroelectronics

No de pièce SCTWA40N120G2AG
Télécharger  SCTWA40N120G2AG Click to download

Taille du fichier   257.69 Kbytes
Page   12 Pages
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
Description Automotive‑grade silicon carbide Power MOSFET 1200 V, 75 mΩ typ., 33 A in an HiP247 long leads package

SCTWA40N120G2AG Fiches technique (HTML) - STMicroelectronics


SCTWA40N120G2AG Détails du produit

Features
• AEC-Q101 qualified
• Very fast and robust intrinsic body diode
• Extremely low gate charge and input capacitance
• Very high operating junction temperature capability (TJ = 200 °C)
Applications
• Main inverter (electric traction)
• DC/DC converter for EV/HEV
• On board charger (OBC)
Description
This silicon carbide Power MOSFET device has been developed using ST’s
advanced and innovative 2nd generation SiC MOSFET technology. The device
features remarkably low on-resistance per unit area and very good switching
performance. The variation of switching loss is almost independent of junction
temperature.




Numéro de pièce similaire - SCTWA40N120G2AG

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
SCTWA40N120G2V STMICROELECTRONICS-SCTWA40N120G2V Datasheet
228Kb / 12P
Silicon carbide Power MOSFET 1200 V, 62 mΩ typ., 36 A in an HiP247 long leads package
22-Jul-2021
More results


Description similaire - SCTWA40N120G2AG

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
SCTW40N120G2VAG STMICROELECTRONICS-SCTW40N120G2VAG Datasheet
210Kb / 12P
Automotive-grade silicon carbide Power MOSFET 1200 V, 33 A, 75 mΩ (typ., TJ = 25 °C) in an HiP247 package
12-Nov-2020
SCTW40N120G2V STMICROELECTRONICS-SCTW40N120G2V Datasheet
205Kb / 12P
Silicon carbide Power MOSFET 1200 V, 62 mΩ typ., 36 A in an HiP247 package
09-Jun-2021
SCTW100N120G2AG STMICROELECTRONICS-SCTW100N120G2AG Datasheet
217Kb / 11P
Automotive-grade silicon carbide Power MOSFET 1200 V, 75 A,30 mΩ (typ., TJ=25 °C), in an HiP247 package
23-Jul-2020
SCTW35N65G2VAG STMICROELECTRONICS-SCTW35N65G2VAG Datasheet
206Kb / 12P
Automotive-grade silicon carbide Power MOSFET 650 V, 45 A, 55 mΩ (typ., TJ = 25 °C) in an HiP247 package
09-Sep-2020
SCTW60N120G2AG STMICROELECTRONICS-SCTW60N120G2AG Datasheet
197Kb / 11P
Automotive-grade silicon carbide Power MOSFET 1200 V, 52 A, 45 mΩ (typ., TJ = 25 °C) in an HiP247 package
18-May-2020
SCTWA35N65G2VAG STMICROELECTRONICS-SCTWA35N65G2VAG Datasheet
243Kb / 12P
Automotive-grade silicon carbide Power MOSFET 650 V, 45 A, 55 mΩ (typ., TJ = 25 °C) in an HiP247 long leads package
11-Aug-2020
SCTWA60N120G2AG STMICROELECTRONICS-SCTWA60N120G2AG Datasheet
242Kb / 12P
Automotive-grade silicon carbide Power MOSFET 1200 V, 45 mΩ typ., 52 A in an HiP247 long leads package
16-Dec-2020
SCT10N120AG STMICROELECTRONICS-SCT10N120AG Datasheet
238Kb / 14P
Automotive-grade silicon carbide Power MOSFET 1200 V, 12 A, 520 mΩ (typ., TJ = 150 °C) in an HiP247 package
21-Sep-2022
SCTH100N120G2-AG STMICROELECTRONICS-SCTH100N120G2-AG Datasheet
439Kb / 14P
Automotive-grade silicon carbide Power MOSFET, 1200 V, 75 A, 30 mΩ (typ., TJ = 25 °C) in an H2PAK-7 package
23-Jul-2020
More results




À propos de STMicroelectronics


Stmicroelectronics est un fabricant multinational d'électronique et de semi-conducteurs basé à Genève, en Suisse.

La société propose une large gamme de produits, notamment des microcontrôleurs, des capteurs, des amplificateurs de puissance et des circuits intégrés pour diverses applications sur les marchés automobiles, industriels et consommateurs.

Fondée en 1987, Stmicroelectronics a des opérations dans plus de 100 pays et est l'une des plus grandes sociétés de semi-conducteurs au monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.