Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

DMT10H032LFDF Fiches technique (PDF) - Diodes Incorporated

DMT10H032LFDF Datasheet PDF - Diodes Incorporated
No de pièce DMT10H032LFDF
Télécharger  DMT10H032LFDF Télécharger
Taille du fichier   469.92 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  DIODES [Diodes Incorporated]
Site Internet  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Description 100V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET

DMT10H032LFDF Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
DMT10H032LFDF Datasheet PDF - Diodes Incorporated

No de pièce DMT10H032LFDF
Télécharger  DMT10H032LFDF Click to download

Taille du fichier   469.92 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  DIODES [Diodes Incorporated]
Site Internet  http://www.diodes.com
Logo DIODES - Diodes Incorporated
Description 100V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET

DMT10H032LFDF Fiches technique (HTML) - Diodes Incorporated


DMT10H032LFDF Détails du produit

Features
0.6mm Profile – Ideal for Low Profile Applications
PCB Footprint of 4mm2
Low On-Resistance
100% Unclamped Inductive Switching (UIS) Test in Production –
Ensures More Reliable and Robust End Application
Totally Lead-Free & Fully RoHS Compliant (Notes 1 & 2)
Halogen and Antimony Free. “Green” Device (Note 3)
For automotive applications requiring specific change
control

Applications
Power Management Functions
Battery Operated Systems and Solid-State Relays
Drivers: Relays, Solenoids, Lamps, Hammers, Displays,
Memories, Transistors, etc.




Numéro de pièce similaire - DMT10H032LFDF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diodes Incorporated
DMT10H032LFVW DIODES-DMT10H032LFVW Datasheet
612Kb / 7P
100V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
December 2019 Rev. 2 - 2
DMT10H032LFVW-13 DIODES-DMT10H032LFVW-13 Datasheet
612Kb / 7P
100V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
December 2019 Rev. 2 - 2
DMT10H032LFVW-7 DIODES-DMT10H032LFVW-7 Datasheet
612Kb / 7P
100V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
December 2019 Rev. 2 - 2
More results


Description similaire - DMT10H032LFDF

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Zetex Semiconductors
ZXMN10A11G ZETEX-ZXMN10A11G Datasheet
1Mb / 7P
100V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
ZXMN10B08E6 ZETEX-ZXMN10B08E6 Datasheet
252Kb / 7P
100V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Diodes Incorporated
ZXMN10A08DN8 DIODES-ZXMN10A08DN8 Datasheet
185Kb / 7P
100V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
JANUARY 2005
ZXMN10A09K DIODES-ZXMN10A09K Datasheet
660Kb / 8P
100V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 7
ZXMN10A11K DIODES-ZXMN10A11K Datasheet
670Kb / 8P
100V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
DMN10H099SK3 DIODES-DMN10H099SK3_15 Datasheet
361Kb / 6P
100V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 2
DMN10H220LE DIODES-DMN10H220LE_15 Datasheet
500Kb / 7P
100V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 3
DMT10H015LK3 DIODES-DMT10H015LK3 Datasheet
533Kb / 7P
100V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Rev 4
logo
SHIKUES Electronics
SK2328N3 SKTECHNOLGY-SK2328N3 Datasheet
1Mb / 6P
100V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Shanghai Leiditech Elec...
LMTL5N10 LEIDITECH-LMTL5N10 Datasheet
6Mb / 5P
100V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results




À propos de Diodes Incorporated


Diodes Incorporated est une société cotée en bourse qui conçoit, fabrique et fournit un large éventail de semi-conducteurs discrets, analogiques et de signaux mixtes et de solutions de puissance complètes.
L'entreprise a été fondée en 1964 et a son siège à Plano, au Texas.
Il fonctionne à l'échelle mondiale avec des centres de vente, de soutien et de conception en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.
Diodes Incorporated dessert une variété d'industries, notamment l'automobile, les communications, l'informatique, le consommateur et l'industrie.
La société propose une large gamme de produits, notamment des diodes, des redresseurs, des transistors, des régulateurs de tension, des MOSFET, des conducteurs LED et des dispositifs de protection, entre autres.
La mission de l'entreprise est de fournir aux clients des produits de haute qualité et de haute fiabilité et un excellent service client.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Diodes Incorporated s'engage à devenir l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion de l'énergie.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com