Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STWA72N60DM2AG Fiches technique (PDF) - STMicroelectronics

STWA72N60DM2AG Datasheet PDF - STMicroelectronics
No de pièce STWA72N60DM2AG
Télécharger  STWA72N60DM2AG Télécharger
Taille du fichier   311.67 Kbytes
Page   13 Pages
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
Description Automotive-grade N-channel 600 V, 37 mΩ typ., 66 A, MDmesh™ DM2 Power MOSFET in a TO-247 long leads package

STWA72N60DM2AG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
STWA72N60DM2AG Datasheet PDF - STMicroelectronics

No de pièce STWA72N60DM2AG
Télécharger  STWA72N60DM2AG Click to download

Taille du fichier   311.67 Kbytes
Page   13 Pages
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
Description Automotive-grade N-channel 600 V, 37 mΩ typ., 66 A, MDmesh™ DM2 Power MOSFET in a TO-247 long leads package

STWA72N60DM2AG Fiches technique (HTML) - STMicroelectronics


STWA72N60DM2AG Détails du produit

Features
• AEC-Q101 qualified
• Fast-recovery body diode
• Extremely low gate charge and input capacitance
• Low on-resistance
• 100% avalanche tested
• Extremely high dv/dt ruggedness
• Zener-protected

Description
This high-voltage N-channel Power MOSFET is part of the MDmesh™ DM2 fastrecovery
diode series. It offers very low recovery charge (Qrr) and time (trr) combined
with low RDS(on), rendering it suitable for the most demanding high-efficiency
converters and ideal for bridge topologies and ZVS phase-shift converters.

Applications
• Switching applications




Numéro de pièce similaire - STWA72N60DM2AG

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
STWA72N60DM6AG STMICROELECTRONICS-STWA72N60DM6AG Datasheet
279Kb / 12P
Automotive-grade N-channel 600 V, 37 m typ., 56 A, MDmesh DM6 Power MOSFET in a TO‑247 long leads package
20-May-2021
More results


Description similaire - STWA72N60DM2AG

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
STW37N60DM2AG STMICROELECTRONICS-STW37N60DM2AG Datasheet
705Kb / 12P
Automotive-grade N-channel 600 V, 0.094 Ω typ., 28 A MDmesh™ DM2 Power MOSFET in a TO-247 package
August 2015 Rev 1
STW45N60DM2AG STMICROELECTRONICS-STW45N60DM2AG Datasheet
399Kb / 12P
Automotive-grade N-channel 600 V, 0.085 Ω typ., 34 A MDmesh™ DM2 Power MOSFET in a TO-247 package
03-Jul-2015
STW58N60DM2AG STMICROELECTRONICS-STW58N60DM2AG Datasheet
728Kb / 12P
Automotive-grade N-channel 600 V, 0.052 Ω typ., 50 A MDmesh™ DM2 Power MOSFET in a TO-247 package
20-Jul-2015
STWA48N60DM2 STMICROELECTRONICS-STWA48N60DM2 Datasheet
728Kb / 12P
N-channel 600 V, 0.065 Ω typ., 40 A MDmesh™ DM2 Power MOSFET in a TO-247 long leads package
December 2016
STWA32N65DM6AG STMICROELECTRONICS-STWA32N65DM6AG Datasheet
255Kb / 12P
Automotive-grade N-channel 650 V, 83 m typ., 37 A MDmesh DM6 Power MOSFET in a TO-247 long leads package
10-Aug-2021
STWA46N65DM6AG STMICROELECTRONICS-STWA46N65DM6AG Datasheet
260Kb / 12P
Automotive-grade N-channel 650 V, 55 mΩ typ., 50 A MDmesh DM6 Power MOSFET in a TO-247 long leads package
04-Aug-2021
STWA65N65DM2AG STMICROELECTRONICS-STWA65N65DM2AG Datasheet
324Kb / 12P
Automotive-grade N-channel 650 V, 42 m typ., 60 A MDmesh DM2 Power MOSFET in a TO-247 long leads package
25-May-2020
STWA70N60DM2 STMICROELECTRONICS-STWA70N60DM2 Datasheet
414Kb / 12P
N-channel 600 V, 0.037 typ., 66 A MDmesh™ DM2 Power MOSFET in a TO-247 long leads package
July 2015 Rev 2
STWA72N60DM6AG STMICROELECTRONICS-STWA72N60DM6AG Datasheet
279Kb / 12P
Automotive-grade N-channel 600 V, 37 m typ., 56 A, MDmesh DM6 Power MOSFET in a TO‑247 long leads package
20-May-2021
STWA40N60M2 STMICROELECTRONICS-STWA40N60M2 Datasheet
350Kb / 12P
N-channel 600 V, 78 mΩ typ., 34 A MDmesh M2 Power MOSFET in a TO-247 long leads package
27-Oct-2020
More results




À propos de STMicroelectronics


Stmicroelectronics est un fabricant multinational d'électronique et de semi-conducteurs basé à Genève, en Suisse.

La société propose une large gamme de produits, notamment des microcontrôleurs, des capteurs, des amplificateurs de puissance et des circuits intégrés pour diverses applications sur les marchés automobiles, industriels et consommateurs.

Fondée en 1987, Stmicroelectronics a des opérations dans plus de 100 pays et est l'une des plus grandes sociétés de semi-conducteurs au monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.