Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STWA65N65DM2AG Fiches technique (PDF) - STMicroelectronics

STWA65N65DM2AG Datasheet PDF - STMicroelectronics
No de pièce STWA65N65DM2AG
Télécharger  STWA65N65DM2AG Télécharger
Taille du fichier   324.84 Kbytes
Page   12 Pages
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
Description Automotive-grade N-channel 650 V, 42 m typ., 60 A MDmesh DM2 Power MOSFET in a TO-247 long leads package

STWA65N65DM2AG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
STWA65N65DM2AG Datasheet PDF - STMicroelectronics

No de pièce STWA65N65DM2AG
Télécharger  STWA65N65DM2AG Click to download

Taille du fichier   324.84 Kbytes
Page   12 Pages
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
Description Automotive-grade N-channel 650 V, 42 m typ., 60 A MDmesh DM2 Power MOSFET in a TO-247 long leads package

STWA65N65DM2AG Fiches technique (HTML) - STMicroelectronics


STWA65N65DM2AG Détails du produit

Features
• AEC-Q101 qualified
• Fast-recovery body diode
• Extremely low gate charge and input capacitance
• Low on-resistance
• 100% avalanche tested
• Extremely high dv/dt ruggedness
• Zener-protected

Description
This high-voltage N-channel Power MOSFET is part of the MDmesh DM2 fastrecovery
diode series. It offers very low recovery charge (Qrr) and time (trr) combined
with low RDS(on), rendering it suitable for the most demanding high-efficiency
converters and ideal for bridge topologies and ZVS phase-shift converters.

Applications
• Switching applications




Numéro de pièce similaire - STWA65N65DM2AG

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
STWA65N60DM6 STMICROELECTRONICS-STWA65N60DM6 Datasheet
340Kb / 14P
N-channel 600 V, 60 mΩ typ., 46 A MDmesh DM6 Power MOSFETs in a TO-247 and TO-247 long leads packages
May 2021
More results


Description similaire - STWA65N65DM2AG

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
STW50N65DM2AG STMICROELECTRONICS-STW50N65DM2AG Datasheet
768Kb / 12P
Automotive-grade N-channel 650 V, 0.070 Ω typ., 38 A Power MOSFET MDmesh™ DM2 in a TO-247 package
09-Jul-2015
STW58N65DM2AG STMICROELECTRONICS-STW58N65DM2AG Datasheet
718Kb / 12P
Automotive-grade N-channel 650 V, 0.058 Ω typ., 48 A MDmesh™ DM2 Power MOSFET in a TO-247 package
15-Sep-2015
STW65N65DM2AG STMICROELECTRONICS-STW65N65DM2AG Datasheet
402Kb / 12P
Automotive-grade N-channel 650 V, 0.042 Ω typ., 60 A Power MOSFET MDmesh™ DM2 in a TO-247 package
04-Aug-2015
STWA30N65DM6AG STMICROELECTRONICS-STWA30N65DM6AG Datasheet
474Kb / 12P
Automotive-grade N-channel 650 V, 90 mΩ typ., 28 A MDmesh DM6 Power MOSFET in a TO-247 long leads package
21-Jan-2020
STWA32N65DM6AG STMICROELECTRONICS-STWA32N65DM6AG Datasheet
255Kb / 12P
Automotive-grade N-channel 650 V, 83 m typ., 37 A MDmesh DM6 Power MOSFET in a TO-247 long leads package
10-Aug-2021
STWA38N65DM6AG STMICROELECTRONICS-STWA38N65DM6AG Datasheet
259Kb / 12P
Automotive-grade N-channel 650 V, 68 m typ., 42 A MDmesh DM6 Power MOSFET in a TO-247 long leads package
16-Jul-2021
STWA68N65DM6AG STMICROELECTRONICS-STWA68N65DM6AG Datasheet
275Kb / 12P
Automotive-grade N-channel 650 V, 33 m typ., 72 A MDmesh DM6 Power MOSFET in a TO-247 long leads package
27-Jul-2020
STW35N65DM2 STMICROELECTRONICS-STW35N65DM2 Datasheet
262Kb / 12P
N-channel 650 V, 93 m typ., 32 A MDmesh DM2 Power MOSFET in a TO-247 package
31-Aug-2020
STWA50N65DM2AG STMICROELECTRONICS-STWA50N65DM2AG Datasheet
726Kb / 12P
Automotive-grade N-channel 650 V, 0.070 typ., 38 A Power MOSFET MDmesh™ DM2 in TO-247 long leads package
December 2017 Rev 2
STWA63N65DM2 STMICROELECTRONICS-STWA63N65DM2 Datasheet
329Kb / 12P
N-channel 650 V, 0.042 typ., 60 A MDmesh™ DM2 Power MOSFET in a TO-247 long leads package
April 2018 Rev 1
More results




À propos de STMicroelectronics


Stmicroelectronics est un fabricant multinational d'électronique et de semi-conducteurs basé à Genève, en Suisse.

La société propose une large gamme de produits, notamment des microcontrôleurs, des capteurs, des amplificateurs de puissance et des circuits intégrés pour diverses applications sur les marchés automobiles, industriels et consommateurs.

Fondée en 1987, Stmicroelectronics a des opérations dans plus de 100 pays et est l'une des plus grandes sociétés de semi-conducteurs au monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.