Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STB41N40DM6AG Fiches technique (PDF) - STMicroelectronics

STB41N40DM6AG Datasheet PDF - STMicroelectronics
No de pièce STB41N40DM6AG
Télécharger  STB41N40DM6AG Télécharger
Taille du fichier   460.71 Kbytes
Page   14 Pages
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
Description Automotive-grade N-channel 400 V, 0.050 Ω typ., 41 A, MDmesh™ DM6 Power MOSFET in a D²PAK package

STB41N40DM6AG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
STB41N40DM6AG Datasheet PDF - STMicroelectronics

No de pièce STB41N40DM6AG
Télécharger  STB41N40DM6AG Click to download

Taille du fichier   460.71 Kbytes
Page   14 Pages
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics
Description Automotive-grade N-channel 400 V, 0.050 Ω typ., 41 A, MDmesh™ DM6 Power MOSFET in a D²PAK package

STB41N40DM6AG Fiches technique (HTML) - STMicroelectronics


STB41N40DM6AG Détails du produit

Description
This high-voltage N-channel Power MOSFET is part of the MDmesh™ DM6 fastrecovery diode series. Compared with the previous MDmesh fast generation, DM6 combines very low recovery charge (Qrr), recovery time (trr) and excellent improvement in RDS(on) per area with one of the most effective switching behaviors available in the market for the most demanding high-efficiency bridge topologies and ZVS phase-shift converters. Product status link STB41N40DM6AG Product summary

Applications
■ Switching applications




Numéro de pièce similaire - STB41N40DM6AG

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
SamHop Microelectronics...
STB416D SAMHOP-STB416D Datasheet
274Kb / 11P
Dual Enhancement Mode Field Effect Transistor (N and P Channel)
More results


Description similaire - STB41N40DM6AG

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
STB47N50DM6AG STMICROELECTRONICS-STB47N50DM6AG Datasheet
436Kb / 14P
Automotive-grade N-channel 500 V, 61 m typ., 38 A MDmesh™ DM6 Power MOSFET in a D²PAK package
21-May-2018
STB47N60DM6AG STMICROELECTRONICS-STB47N60DM6AG Datasheet
632Kb / 15P
Automotive-grade N-channel 600 V, 70 m typ., 36 A MDmesh™ DM6 Power MOSFET in a D2PAK package
05-Mar-2019
STB14N80K5 STMICROELECTRONICS-STB14N80K5 Datasheet
907Kb / 16P
N-channel 800 V, 0.400 Ω typ., 12 A MDmesh™ K5 Power MOSFET in a D²PAK package
18-Feb-2016
STB30N80K5 STMICROELECTRONICS-STB30N80K5 Datasheet
940Kb / 16P
N-channel 800 V, 0.15 Ω typ., 24 A, MDmesh™ K5 Power MOSFET in a D²PAK package
06-Jul-2016
STB10LN80K5 STMICROELECTRONICS-STB10LN80K5 Datasheet
920Kb / 16P
N-channel 800 V, 0.55 Ω typ., 8 A MDmesh™ K5 Power MOSFET in a D²PAK package
08-Feb-2016
STB17N80K5 STMICROELECTRONICS-STB17N80K5 Datasheet
921Kb / 15P
N-channel 800 V, 0.29 Ω typ., 14 A MDmesh™ K5 Power MOSFET in a D²PAK package
20-May-2016
STB20N60M2-EP STMICROELECTRONICS-STB20N60M2-EP Datasheet
475Kb / 17P
N-channel 600 V, 0.230 Ω typ., 13 A MDmesh™ M2 EP Power MOSFET in a D²PAK package
04-Jun-2018
STB25NF06AG STMICROELECTRONICS-STB25NF06AG Datasheet
817Kb / 15P
Automotive-grade N-channel 60 V, 0.056 Ω typ., 19 A STripFET™ II Power MOSFET in a D²PAK package
12-May-2016
STB36NM60N STMICROELECTRONICS-STB36NM60N_V01 Datasheet
1Mb / 15P
Automotive-grade N-channel 600 V, 0.093 Ω, 29 A, MDmesh™ II Power MOSFET in a D²PAK package
09-Jun-2015
STH36N60DM6-7AG STMICROELECTRONICS-STH36N60DM6-7AG Datasheet
469Kb / 14P
Automotive-grade N-channel 600 V, 0.084 Ω typ., 29 A MDmesh™ DM6 Power MOSFET in an H²PAK-7 package
26-Sep-2018
More results




À propos de STMicroelectronics


Stmicroelectronics est un fabricant multinational d'électronique et de semi-conducteurs basé à Genève, en Suisse.

La société propose une large gamme de produits, notamment des microcontrôleurs, des capteurs, des amplificateurs de puissance et des circuits intégrés pour diverses applications sur les marchés automobiles, industriels et consommateurs.

Fondée en 1987, Stmicroelectronics a des opérations dans plus de 100 pays et est l'une des plus grandes sociétés de semi-conducteurs au monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.