Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SPD81152A Fiches technique (PDF) - Will Semiconductor Ltd.

SPD81152A Datasheet PDF - Will Semiconductor Ltd.
No de pièce SPD81152A
Télécharger  SPD81152A Télécharger
Taille du fichier   332.0 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  WILLSEMI [Will Semiconductor Ltd.]
Site Internet  http://www.willsemi.com/index.php?siteid=2
Logo WILLSEMI - Will Semiconductor Ltd.
Description 1-Line, 400W, TVS

SPD81152A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SPD81152A Datasheet PDF - Will Semiconductor Ltd.

No de pièce SPD81152A
Télécharger  SPD81152A Click to download

Taille du fichier   332.0 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  WILLSEMI [Will Semiconductor Ltd.]
Site Internet  http://www.willsemi.com/index.php?siteid=2
Logo WILLSEMI - Will Semiconductor Ltd.
Description 1-Line, 400W, TVS

SPD81152A Fiches technique (HTML) - Will Semiconductor Ltd.




Numéro de pièce similaire - SPD81152A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Will Semiconductor Ltd.
SPD81052A WILLSEMI-SPD81052A Datasheet
327Kb / 3P
1-Line, 400W, TVS
SPD81052A-2/TR WILLSEMI-SPD81052A-2/TR Datasheet
327Kb / 3P
1-Line, 400W, TVS
logo
Solid States Devices, I...
SPD810SMS SSDI-SPD810SMS Datasheet
410Kb / 2P
8 AMPS 50 - 300 VOLTS 40 nsec HYPER FAST RECTIFIER
SPD810SMS SSDI-SPD810SMS Datasheet
187Kb / 2P
8AMP 50-300 VOLTS 40 nsec Hyper Fast Rectifier
SPD810SMSS SSDI-SPD810SMSS Datasheet
187Kb / 2P
8AMP 50-300 VOLTS 40 nsec Hyper Fast Rectifier
More results


Description similaire - SPD81152A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
P4KE SECOS-P4KE_15 Datasheet
57Kb / 3P
400W Peak Power TVS
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SMAJ5.0CA SUNMATE-SMAJ5.0CA Datasheet
333Kb / 4P
400W SURFACE MOUNT TVS
logo
Littelfuse
SM05-02HTG LITTELFUSE-SM05-02HTG Datasheet
1Mb / 6P
400W TVS Diode Array
logo
Will Semiconductor Ltd.
SPD82152BH WILLSEMI-SPD82152BH Datasheet
243Kb / 3P
1-Line, 1000W, TVS
SPD81052A WILLSEMI-SPD81052A Datasheet
327Kb / 3P
1-Line, 400W, TVS
SPD81362A WILLSEMI-SPD81362A Datasheet
230Kb / 3P
1-Line, 400W, TVS
SPD81581A WILLSEMI-SPD81581A Datasheet
184Kb / 4P
1-Line, 400W, TVS
SPD80151Z WILLSEMI-SPD80151Z Datasheet
367Kb / 3P
1-Line, 400W, TVS
logo
Shindengen Electric Mfg...
DL04-33F1 SHINDENGEN-DL04-33F1 Datasheet
1Mb / 5P
TVS 9.5A, 400W
logo
AiT Semiconductor Inc.
SM712 AITSEMI-SM712 Datasheet
535Kb / 6P
TVS 400W ASYMMETRICAL TVS DIODE ARRAY
REV1.0
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com