Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SM05-02HTG Fiches technique (PDF) - Littelfuse

SM05-02HTG Datasheet PDF - Littelfuse
No de pièce SM05-02HTG
Télécharger  SM05-02HTG Télécharger

Taille du fichier   1025.69 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  LITTELFUSE [Littelfuse]
Site Internet  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Description 400W TVS Diode Array

SM05-02HTG Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SM05-02HTG Datasheet PDF - Littelfuse

No de pièce SM05-02HTG
Télécharger  SM05-02HTG Click to download

Taille du fichier   1025.69 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  LITTELFUSE [Littelfuse]
Site Internet  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Description 400W TVS Diode Array

SM05-02HTG Fiches technique (HTML) - Littelfuse

SM05-02HTG Datasheet HTML 1Page - Littelfuse SM05-02HTG Datasheet HTML 2Page - Littelfuse SM05-02HTG Datasheet HTML 3Page - Littelfuse SM05-02HTG Datasheet HTML 4Page - Littelfuse SM05-02HTG Datasheet HTML 5Page - Littelfuse SM05-02HTG Datasheet HTML 6Page - Littelfuse

SM05-02HTG Détails du produit

Description
The SM series TVS Diode Array is designed to protect sensitive equipment from damage due to electrostatic discharge (ESD), electrical fast transients (EFT), and lightning induced surges.
The SM series can absorb repetitive ESD strikes above the maximum level specifed in the IEC 61000-4-2 international standard without performance degradation and safely dissipate up to 24A of 8/20us induced surge current (IEC-61000-4-5, 2nd Edition) with very low clamping voltages.

Features
• RoHS compliant and lead-free
• ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact, ±30kV air
• EFT, IEC 61000-4-4, 50A (5/50ns)
• Lightning, IEC 61000-4-5, 2nd Edition, 24A (tP=8/20μs, SM05)
• Working voltages: 5V, 12V, 15V, 24V and 36V
• Low clamping voltage
• Low leakage current
• AEC-Q101 qualifed (SOT23-3 package)

Applications
• Industrial Equipment
• Test and Medical Equipment
• Point-of-Sale Terminals
• Motor Controls
• Legacy Ports (RS-232, RS-485)
• Security and Alarm System
• Automotive Electronics




Numéro de pièce similaire - SM05-02HTG

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Guangdong Youtai Semico...
SM05-02HTG UMW-SM05-02HTG Datasheet
742Kb / 6P
   RoHS compliant and lead-free
More results


Description similaire - SM05-02HTG

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AiT Semiconductor Inc.
SM712 AITSEMI-SM712 Datasheet
535Kb / 6P
   TVS 400W ASYMMETRICAL TVS DIODE ARRAY
REV1.0
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SM15 BILIN-SM15 Datasheet
111Kb / 3P
   TVS DIODE ARRAY
SM24 BILIN-SM24 Datasheet
111Kb / 3P
   TVS DIODE ARRAY
logo
Yea Shin Technology Co....
YSAZ5V6T3 YEASHIN-YSAZ5V6T3 Datasheet
855Kb / 3P
   TVS DIODE ARRAY
logo
Rectron Semiconductor
TEMP03 RECTRON-TEMP03 Datasheet
352Kb / 5P
   TVS Diode Array
logo
Shanghai Leiditech Elec...
SM48 LEIDITECH-SM48 Datasheet
312Kb / 3P
   TVS Diode Array
SM12T1 LEIDITECH-SM12T1 Datasheet
373Kb / 3P
   TVS Diode Array
GSOT05C LEIDITECH-GSOT05C Datasheet
447Kb / 3P
   TVS Diode Array
Rev : 01.06.2014
logo
Guangdong Youtai Semico...
SMXX UMW-SMXX Datasheet
425Kb / 3P
   TVS Diode Array
logo
TECH PUBLIC Electronics...
SM05T1G-TP TECHPUBLIC-SM05T1G-TP Datasheet
977Kb / 4P
   TVS Diode Array
More results




À propos de Littelfuse


Littelfuse est une entreprise américaine spécialisée dans la conception et la fabrication de produits de protection et de contrôle de circuit.
L'entreprise a été fondée en 1927 et a son siège à Chicago, Illinois.
Littelfuse fournit une large gamme de produits, y compris les fusibles, les dispositifs de protection et de contrôle et les produits polymères.
Les produits de l'entreprise sont utilisés dans diverses applications telles que l'électronique automobile, industrielle et grand public.
Littelfuse est connu pour son expertise en matière de protection des circuits et de la technologie de contrôle et sa capacité à fournir des produits de haute qualité et fiables à ses clients.
La société possède des opérations et des installations dans divers pays du monde et travaille en étroite collaboration avec ses clients pour fournir des solutions personnalisées qui répondent à leurs exigences et besoins spécifiques.
En plus de son entreprise principale, Littelfuse fournit également des solutions pour les marchés des énergies renouvelables et des centres de données.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com