Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LSL29K Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LSL29K
Description  LCD Backlighting
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSL29K Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LSL29K_12 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSL29K_12 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSL29K_12 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSL29K_12 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSL29K_12 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSL29K_12 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSL29K_12 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSL29K_12 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSL29K_12 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
2012-10-01
2
Version 1.0 (Replacement in due course)
LS L29K
Ordering Information
Bestellinformation
Type
Luminous Intensity 1) page 19
Ordering Code
Typ
Lichtstärke 1) Seite 19
Bestellnummer
IF = 2 mA
IV [mcd]
LS L29K-G1H2-1
1.8 ... 4.5
Q65110A1758
LS L29K-H1J2-1
2.8 ... 7.1
Q65110A1756
LS L29K-G1J2-1
1.8 ... 7.1
Q65110A1757
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page for explanation). Only one group will be
shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LS L29K-G1J2-1 means that only one group G1, G2,
H1, H2, J1, J2 will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite für
nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LS L29K-G1J2-1 bedeutet, dass in einer
Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen G1, G2, H1, H2, J1, J2 enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne
Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20