| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LGR971 Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LGR971 Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 20 page ![]() Version 1.0 LG R971 2012-11-06 5 Brightness Groups Helligkeitsgruppen Group Luminous Intensity 1) page 19 Luminous Intensity 1) page 19 Luminous Flux 7) page 19 Gruppe Lichtstärke 1)Seite 19 Lichtstärke 1) Seite 19 Lichtstrom 7) Seite 19 (min.) Iv [mcd] (max.) Iv [mcd] (typ.) ΦV [mlm] K 7.1 11.2 30 L11.2 18 40 M18 28 60 N28 45 100 Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen bestehen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. |