| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LEBP2W Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LEBP2W Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 20 page ![]() 2017-06-28 2 Version 2.13 LE B P2W Ordering Information Bestellinformation Type: Radiant Power 1) page 19 Ordering Code Typ: Strahlungsleistung 1) Seite 19 Bestellnummer I F = 24000 mA ΦE [mW] LE B P2W-GXHX-24 18000 ... 33000 Q65112A4110 LE B P2W-GXHX-VW 18000 ... 33000 Q65112A4336 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LE B P2W-GXHX-VW means that only one group GX, GY, GZ, HX will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any one packing unit. E. g. LE B P2W-GXHX-VW means that only one wavelength group V,W will be shippable. LE B P2W-GXHX-VW means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LE B P2W-GXHX-VW bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen GX, GY, GZ, HX enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LE B P2W-GXHX-VW bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Wellenlängengruppen V,W enthalten ist (siehe Seite 5). LE B P2W-GXHX-VW bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. |