Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KWHLL531.TE Fiches technique(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

No de pièce KWHLL531.TE
Description  Automotive Headlamp
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

KWHLL531.TE Fiches technique(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  KWHLL531.TE Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH KWHLL531.TE Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH KWHLL531.TE Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH KWHLL531.TE Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH KWHLL531.TE Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH KWHLL531.TE Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH KWHLL531.TE Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH KWHLL531.TE Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH KWHLL531.TE Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 24 page
background image
Version 1.1
KW HLL531.TE
2017-07-03
3
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 23
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 23
Bestellnummer
I
F = 1000 mA
ΦV [lm]
KW
HLL531.TE-Z6R9-ebvFfcbB46-R
S5R
1250 ... 2240
Q65112A4053
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 6). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. KW
HLL531.TE-Z6R9-ebvFfcbB46-RS5R means that only one group 5S, 5SF, 6R, 6RF, 6S, 7R, 7RF, 8R, 8RF will be shippable for any
packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. KW HLL531.TE-Z6R9-ebvFfcbB46-RS5R means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. KW HLL531.TE-Z6R9-ebvFfcbB46-RS5R means that only one forward voltage group 5R,KR,RS,SR will
be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe
Seite
6).
Es
wird
nur
eine
einzige
Helligkeitsgruppe
pro
Verpackungseinheit
geliefert.
Z.
B.
KW
HLL531.TE-Z6R9-ebvFfcbB46-RS5R bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 5S, 5SF, 6R, 6RF,
6S, 7R, 7RF, 8R, 8RF enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. KW HLL531.TE-Z6R9-ebvFfcbB46-RS5R bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Farbortgruppen enthalten ist. KW HLL531.TE-Z6R9-ebvFfcbB46-RS5R bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten
Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. KW HLL531.TE-Z6R9-ebvFfcbB46-RS5R bedeutet, dass nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen
5R,KR,RS,SR enthalten (siehe Seite 6).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24