Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LUWCN7N Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LUWCN7N
Description  Day time running light
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LUWCN7N Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LUWCN7N Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LUWCN7N Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LUWCN7N Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LUWCN7N Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LUWCN7N Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LUWCN7N Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LUWCN7N Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LUWCN7N Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LUWCN7N Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
2017-09-11
2
Version 1.8
LUW CN7N
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 22
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 22
Bestellnummer
I
F = 350 mA
ΦV [lm]
LUW CN7N-KXLY-EMKM-46
71 ... 150
Q65112A4441
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LUW CN7N-KXLY-EMKM-46
means that only one group KX, KY, KZ, LX, LY will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. LUW CN7N-KXLY-EMKM-46 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LUW CN7N-KXLY-EMKM-46 means that only one forward voltage group 4,5,6 will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LUW CN7N-KXLY-EMKM-46
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen KX, KY, KZ, LX, LY enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. LUW CN7N-KXLY-EMKM-46 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen
enthalten ist. LUW CN7N-KXLY-EMKM-46 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
LUW
CN7N-KXLY-EMKM-46
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 4,5,6
enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23