| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LAP476 Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LAP476 Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 21 page ![]() Version 1.0 LA P476 2015-01-19 5 Brightness Groups Helligkeitsgruppen Dominant Wavelength Groups 3) page 20 Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 20 Group Luminous Intensity 1) page 20 Luminous Intensity 1) page 20 Luminous Flux 7) page 20 Gruppe Lichtstärke 1) Seite 20 Lichtstärke 1) Seite 20 Lichtstrom 7) Seite 20 (min.) I v [mcd] (max.) I v [mcd] (typ.) Φ V [mlm] R1 112 140 380 R2 140 180 480 S1 180 224 610 S2 224 280 760 T1 280 355 950 Note: The standard shipping format for serial types includes a grouping of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered. Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Sammelgruppe, die aus nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar. Group amber Gruppe (min.) λ dom [nm] (max.) λ dom [nm] 2 612 616 3 616 620 4 620 624 Note: No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection. Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten. |