| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GWPSLR31.PM Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GWPSLR31.PM Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 24 page ![]() 2017-08-21 2 Version 1.0 GW PSLR31.PM Ordering Information Bestellinformation Type: Color Temperature Luminous Flux 1) page 23 Ordering Code Typ: Farbtemperatur Lichtstrom 1) Seite 23 Bestellnummer I F = 150 mA [K] ΦV [lm] GW PSLR31.PM-LRLT-A535-1 4000 130 ... 164 Q65112A0183 GW PSLR31.PM-LRLT-XX55-1 4000 130 ... 164 Q65112A0179 GW PSLR31.PM-LRLT-A333-1 5000 130 ... 164 Q65112A0184 GW PSLR31.PM-LRLT-XX53-1 5000 130 ... 164 Q65112A0180 GW PSLR31.PM-LRLT-A232-1 5700 130 ... 164 Q65112A0185 GW PSLR31.PM-LRLT-XX52-1 5700 130 ... 164 Q65112A0181 GW PSLR31.PM-LRLT-A131-1 6500 130 ... 164 Q65112A0186 GW PSLR31.PM-LRLT-XX51-1 6500 130 ... 164 Q65112A0182 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW PSLR31.PM-LRLT-XX55-1 means that only one group LR, LS, LT will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. GW PSLR31.PM-LRLT-XX55-1 means that the device will be shipped within the specified limits. In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. GW PSLR31.PM-LRLT-XX55-1 means that only one forward voltage group B,C,D,E,F will be shippable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW PSLR31.PM-LRLT-XX55-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen LR, LS, LT enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. GW PSLR31.PM-LRLT-XX55-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. GW PSLR31.PM-LRLT-XX55-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. GW PSLR31.PM-LRLT-XX55-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen B,C,D,E,F enthalten (siehe Seite 5). |