Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

GWP7LL31.CM Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce GWP7LL31.CM
Description  Omnidirectional retrofits
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GWP7LL31.CM Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  GWP7LL31.CM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GWP7LL31.CM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GWP7LL31.CM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GWP7LL31.CM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GWP7LL31.CM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GWP7LL31.CM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GWP7LL31.CM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GWP7LL31.CM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GWP7LL31.CM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 24 page
background image
2017-12-07
2
Version 1.0
GW P7LL31.CM
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color
Temperature
Luminous Flux
1) page 23
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstrom
1) Seite 23
Bestellnummer
I
F = 150 mA
[K]
ΦV [lm]
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. means that only one group will be
shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. means that the device will be shipped within the specified limits.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. bedeutet, dass in einer
Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. bedeutet, dass
das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.
GW P7LL31.CM-PCQA-XX58-1
2700
658 ... 710
Q65112A4982
GW P7LL31.CM-PDQB-XX57-1
3000
684 ... 763
Q65112A4981
GW P7LL31.CM-QBQD-XX55-1
4000
737 ... 820
Q65112A5327
GW P7LL31.CM-QCQE-XX55-1
4000
763 ... 856
Q65112A4980



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24