Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LYA676-R1T1-26 Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LYA676-R1T1-26
Description  Optical Indicator
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LYA676-R1T1-26 Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LYA676-R1T1-26 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LYA676-R1T1-26 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LYA676-R1T1-26 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LYA676-R1T1-26 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LYA676-R1T1-26 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LYA676-R1T1-26 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LYA676-R1T1-26 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LYA676-R1T1-26 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LYA676-R1T1-26 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
2016-10-04
2
Version 1.2
LY A676
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity 1) page 19
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 19
Bestellnummer
I
F = 20 mA
IV [mcd]
LY A676-R1T1-26
112 ... 355
Q65112A2198
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LY A676-R1T1-26 means that only
one group R1, R2, S1, S2, T1 will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LY A676-R1T1-26 means that only one wavelength group 2,3,4,5,6 will be shippable. LY A676-R1T1-26
means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LY A676-R1T1-26 bedeutet, dass
in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen R1, R2, S1, S2, T1 enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe
geliefert. Z. B. LY A676-R1T1-26 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 2,3,4,5,6 enthalten ist (siehe Seite 5). LY A676-R1T1-26 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20