| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LUWW5SM Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LUWW5SM Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 22 page ![]() 2017-06-06 2 Version 1.1 LUW W5SM Ordering Information Bestellinformation Type: Luminous Flux 1) page 21 Ordering Code Typ: Lichtstrom 1) Seite 21 Bestellnummer I F = 350 mA ΦV [lm] LUW W5SM-KYLX-5P7R-24E4 82 ... 130 Q65112A0246 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LUW W5SM-KYLX-5P7R-24E4 means that only one group KY, KZ, LX will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LUW W5SM-KYLX-5P7R-24E4 means that the device will be shipped within the specified limits. In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. LUW W5SM-KYLX-5P7R-24E4 means that only one forward voltage group 24,64,A4,E4 will be shippable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LUW W5SM-KYLX-5P7R-24E4 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen KY, KZ, LX enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LUW W5SM-KYLX-5P7R-24E4 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. LUW W5SM-KYLX-5P7R-24E4 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. LUW W5SM-KYLX-5P7R-24E4 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 24,64,A4,E4 enthalten (siehe Seite 5). |