Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LTW5SM Fiches technique(PDF) 18 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LTW5SM
Description  Backlighting
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LTW5SM Fiches technique(HTML) 18 Page - OSRAM GmbH

Back Button LTW5SM Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LTW5SM Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH LTW5SM Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LTW5SM Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LTW5SM Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LTW5SM Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LTW5SM Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH LTW5SM Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH LTW5SM Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 21 page
background image
2014-09-19
18
Version 1.1
LT W5SM
Notes
Hinweise
The evaluation of eye safety occurs according to the
standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of
lamps and lamp systems"). Within the risk grouping
system of this CIE standard, the LED specified in this
data sheet fall into the class According IEC 60825-1
(EN 60825-1): LED RADIATION - DO NOT VIEW
DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS -
CLASS 2 LED PRODUCT. Under real
circumstances (for exposure time, eye pupils,
observation distance), it is assumed that no
endangerment to the eye exists from these devices.
As a matter of principle, however, it should be
mentioned that intense light sources have a high
secondary exposure potential due to their blinding
effect. As is also true when viewing other bright light
sources (e.g. headlights), temporary reduction in
visual acuity and afterimages can occur, leading to
irritation, annoyance, visual impairment, and even
accidents, depending on the situation.
Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach
dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological
safety of lamps and lamp systems"). Im
Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die
in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende
Gruppenanforderung - Gemäß IEC 60825-1 (EN
60825-1) gilt: LED STRAHLUNG - NICHT DIREKT
MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN
BETRACHTEN - LED KLASSE 2. Unter realen
Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille,
Betrachtungsabstand) geht damit von diesen
Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass
intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein
hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen.
Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B.
Autoscheinwerfer), kann ein temporär
eingeschränktes Sehvermögen oder auch
Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen,
Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
For further application related informations
please visit www.osram-os.com/appnotes
Für weitere applikationsspezifische
Informationen besuchen Sie bitte
www.osram-os.com/appnotes



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21