| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LRTBGFUG Fiches technique(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LRTBGFUG Fiches technique(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH |
|
8 / 28 page ![]() 2017-11-14 8 LRTB GFUG Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge) 4) Seite 27 Wavelength Groups (Dominant Wavelength) 4) page 28 Gruppe Group true green Einheit Unit Gruppe Group blue Einheit Unit min. max. min. max. 2 519 525 nm 4 459 463 nm 3 523 528 nm 5 461 465 nm 4 526 531 nm 6 463 467 nm 5 529 535 nm 7 465 470 nm 6 533 537 nm 8 468 473 nm 7 535 540 nm 9 471 477 nm 8 538 543 nm 9 541 546 nm Gruppenbezeichnung auf Etikett Group Name on Label Beispiel: S5-1+U7-2+R5-4 Example: S5-1+U7-2+R5-4 Helligkeits- gruppe Brightness Group (red) Wellenlänge (keine Gruppierung) Wavelength (no grouping) (red) Helligkeits- gruppe Brightness Group (true green) Wellenlänge Wavelength (true green) Helligkeits- gruppe Brightness Group (blue) Wellenlänge Wavelength (blue) S5 1 U7 2 R5 4 Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe pro Farbe enthalten. Note: No packing unit / tape ever contains more than one brightness group per color. |