Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LECGQ7WP Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LECGQ7WP
Description  Headup Display
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LECGQ7WP Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LECGQ7WP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LECGQ7WP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LECGQ7WP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LECGQ7WP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LECGQ7WP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LECGQ7WP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LECGQ7WP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LECGQ7WP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LECGQ7WP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 26 page
background image
2017-06-12
2
Version 1.7 - OS-PCN-2016-024-A
LE CG Q7WP
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 25
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 25
Bestellnummer
I
F = 1400 mA
ΦV [lm]
LE CG Q7WP-7Q7R-2
900 ... 1590
Q65112A4112
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LE CG Q7WP-7Q7R-2 means that
only one group 5R, 6R, 7Q, 7R, 8Q will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. LE CG Q7WP-7Q7R-2 means that the device will be shipped within the specified limits.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LE CG Q7WP-7Q7R-2 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen 5R, 6R, 7Q, 7R, 8Q enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. LE CG Q7WP-7Q7R-2 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen
enthalten ist. LE CG Q7WP-7Q7R-2 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26