| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
PCI7620 Fiches technique(PDF) 29 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PCI7620 Fiches technique(HTML) 29 Page - Texas Instruments |
|
29 / 248 page ![]() 2–8 Table 2–3. 16-Bit PC Card Signal Names Sorted Alphabetically SIGNAL NAME TERMINAL NUMBER SIGNAL NAME TERMINAL NUMBER SIGNAL NAME TERMINAL NUMBER AD0 W12 A_A5 A05 A_INPACK F06 AD1 R11 A_A6 B06 A_IORD C11 AD2 N11 A_A7 C07 A_IOWR G10 AD3 U11 A_A8 C10 A_OE A11 AD4 V11 A_A9 F10 A_READY(IREQ) A02 AD5 W11 A_A10 C12 A_REG B04 AD6 R10 A_A11 B11 A_RESET C06 AD7 W10 A_A12 A07 A_WAIT B02 AD8 V10 A_A13 A09 A_WE E09 AD9 W09 A_A14 C09 A_WP(IOIS16) C02 AD10 V09 A_A15 F09 A_VS1 C04 AD11 R09 A_A16 B08 A_VS2 E07 AD12 N10 A_A17 B10 B_A0 F14 AD13 V08 A_A18 E10 B_A1 D17 AD14 U08 A_A19 B09 B_A2 C19 AD15 W07 A_A20 G09 B_A3 F15 AD16 V05 A_A21 A08 B_A4 E18 AD17 N07 A_A22 C08 B_A5 G15 AD18 U05 A_A23 E08 B_A6 F17 AD19 W04 A_A24 B07 B_A7 F19 AD20 V04 A_A25 A06 B_A8 K17 AD21 R06 A_BVD1(STSCHG/RI) C03 B_A9 K14 AD22 U04 A_BVD2(SPKR) B01 B_A10 M18 AD23 W03 A_CD1 B15 B_A11 L18 AD24 U03 A_CD2 C01 B_A12 G17 AD25 V02 A_CE1 B12 B_A13 J18 AD26 P06 A_CE2 E11 B_A14 J13 AD27 T03 A_D0 E05 B_A15 G19 AD28 U02 A_D1 D02 B_A16 H17 AD29 U01 A_D2 F05 B_A17 K18 AD30 P05 A_D3 A15 B_A18 K15 AD31 T02 A_D4 F12 B_A19 J17 AGN2 U13 A_D5 A14 B_A20 J15 AGN3 R13 A_D6 C13 B_A21 H18 AGN4 W17 A_D7 E12 B_A22 H13 AVD2 R12 A_D8 D03 B_A23 G18 AVD3 U15 A_D9 D01 B_A24 H15 AVD4 V17 A_D10 E03 B_A25 H14 A_A0 B03 A_D11 C14 B_BVD1(STSCHG/RI) A18 A_A1 A03 A_D12 B14 B_BVD2(SPKR) C17 A_A2 E06 A_D13 B13 B_CD1 N15 A_A3 C05 A_D14 A13 B_CD2 C16 A_A4 B05 A_D15 A12 B_CE1 M17 |