| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LM236Z Fiches technique(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM236Z Fiches technique(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 9 page ![]() 100pF LM308A 2.5k Ω 25 k Ω 1% 250 k Ω 1% 2.5 M Ω 1% 1% LM334 35 Ω 10k Ω calibrate V VO R x 2 1 8 6 3 LM336 1M Ω/V 100k Ω/V 1k Ω/V 10k Ω/V Figure 7 : Linear Ohmmeter +5V 5k Ω 2k Ω +2V LM336 10k Ω 1% 10k Ω 1% 1.25V 5k Ω -5V Figure 8 : Bipolar Output Reference LM236 - LM336,B 6/9 |