| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LPT776 Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LPT776 Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH |
|
5 / 21 page ![]() Version 1.1 (replacement in due course) LP T776 2017-06-01 5 Brightness Groups Helligkeitsgruppen Dominant Wavelength Groups 3) page 20 Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 20 Group Luminous Intensity 1) page 20 Luminous Intensity 1) page 20 Luminous Flux 7) page 20 Gruppe Lichtstärke 1) Seite 20 Lichtstärke 1) Seite 20 Lichtstrom 7) Seite 20 (min.) I v [mcd] (max.) I v [mcd] (typ.) Φ V [mlm] L2 14 18 50 M1 18 22.4 60 M2 22.4 28 80 N1 28 35.5 100 Group pure green Gruppe (min.) λdom [nm] (max.) λdom [nm] 2 554 557 3 557 560 4 560 563 5 563 566.5 Note: No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection. Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten. |