Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LOY876 Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LOY876
Description  Coupling into Light Guides
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LOY876 Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LOY876 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LOY876 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LOY876 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LOY876 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LOY876 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LOY876 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LOY876 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LOY876 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LOY876 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 20 page
background image
Version 1.1
LO Y876
2014-10-16
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Dominant Wavelength Groups 3) page 19
Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 19
Group
Luminous Intensity
1) page 19
Luminous Intensity
1) page 19
Luminous Flux 7) page 19
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 19
Lichtstärke 1) Seite 19
Lichtstrom 7) Seite 19
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
Q2
90
112
300
R1
112
140
380
R2
140
180
480
S1
180
224
610
S2
224
280
760
T1
280
355
950
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups
of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus
nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
orange
Gruppe
(min.) λ
dom
[nm]
(max.) λ
dom
[nm]
2
600
603
3
603
606
4
606
609
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20