Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LETQ8WM Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LETQ8WM
Description  Near-to-Eye Displays
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LETQ8WM Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LETQ8WM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LETQ8WM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LETQ8WM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LETQ8WM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LETQ8WM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LETQ8WM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LETQ8WM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LETQ8WM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LETQ8WM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 23 page
background image
2017-07-25
2
Version 1.0
LE T Q8WM
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Flux 1) page 22
Ordering Code
Typ:
Lichtstrom 1) Seite 22
Bestellnummer
I
F = 350 mA
ΦV [lm]
LE T Q8WM-KXKZ-24
71 ... 112
Q65112A1813
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LE T Q8WM-KXKZ-24 means that
only one group KX, KY, KZ will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LE T Q8WM-KXKZ-24 means that only one wavelength group 2,3,4 will be shippable. LE T Q8WM-KXKZ-24
means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LE T Q8WM-KXKZ-24 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen KX, KY, KZ enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LE T Q8WM-KXKZ-24 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 2,3,4 enthalten ist (siehe Seite 5). LE T Q8WM-KXKZ-24 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der
spezifizierten Grenzen geliefert wird.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23