| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
XRT95L51 Fiches technique(PDF) 5 Page - Exar Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
XRT95L51 Fiches technique(HTML) 5 Page - Exar Corporation |
|
5 / 8 page ![]() áç áç áç áç XRT95L51 OC-48 ATM UNI/POS/MAPPER IC PRELIMINARY REV. P1.0.1 5 ORDERING INFORMATION FIGURE 3. PIN OUT OF THE XRT95L51 IN THE 388 PIN PBGA PACKAGE $ % & ' $$ < 8 9 : 7 3 5 $) 1 . / 0 - ) * + ( $& $' $( $% 4 7 6 5 8 ; : 9 < 45 44 43 46 49 48 47 4: 53 4< 4; 54 57 56 55 58 59 5;/'&& 9$/ 5;32+)3 5;32+ 9$/ 1& /2) /26 5;32+ *32: 5;72+ 9$/ 3$''57 *328 *324 5;72+ 5;72+)3 *325 *329 5;32+ &/. 5(6(7B/ 7(67 02'( *326 35(4B/4 *327 *323 5;72+ &/. 5;6%5'5 3:5B/ 3$&.B/4 5;6%5'8 5;6%5'6 3'$7$: 3$''55 5;6%5'9 3$''56 3,17B/ 35(4B/3 5;6%5': 3'$7$9 3$''54 5;6%5'4 3$&.B/3 3'$7$7 3&/. 5;6%6'5 5;6%6': 3$/( 37<3(5 5;6%5'6 3'$7$8 5;6%5'3 3$''53 5;6%5'7 35'B/ 3&6B/ 5;6%6'8 5;6%6'4 5;6%6'9 7;*)& 06% 3'$7$5 3'$7$3 7;&3 7;*)& &/. 35'<B/ 37<3(3 5;6%6'3 3'$7$6 5;6%6'7 37<3(4 3'$7$4 /&' 3%/$67B / 3'%(1B/ 5;&3 *1'$3 QF 7;/567 /3 7;/ 357<3 7$''55 7$''58 7$''5; QF 7$''59 7$''5< 7;/&/.1 7;/&/. 21 9&&$3 7;/&/.3 7;/&/. 23 7;/567 B/1 75()3// 7$''54 7$''57 7$''5: *344 *343 *348 *34: *347 *349 1& 733// 7;5() &/. 7;6%&/. 7$''53 7$''56 7;6%5 '5 7;6%5'9 7;6%5 ': *346 7;6%6 '5 7;6%6': 7;72+)3 7;6%5 '6 7;72+ &/. 7;72+ (1% 7;6%5 '3 7;6%5 '4 7;6%5 '5 7;6%6'6 7;6%5 '7 *345 7;6%6 '4 7;72+ 7;6'&& (1% 7;72+ ,16 7;6%7 '6 7;(4)4 7;32+ &/. 7;32+ (1% 7;(4)4 (5)3 7;6%6 '9 7;6%6 '8 7;6%6 '3 7;6'&& 7;/'&& (1% 7;(4)4(5 (1% 7;/'&& 7;6%6 '7 7;6%7 '5 7;32+ ,16 7;32+)3 7;6%7'7 7;8'48 7;8'49 7;8'44 7;*)& 7;6%6 '9 7;8'46 7;8'45 7;6%6 '4 7;6%7 ': 7;32+ 7;8'47 7;6%6 '8 7;8'< 7;8'4: 7;8': 7;8'8 7'08; (15 75(1 7;3(23 7;8'4; 7;8'9 7;8&/. 7;8'5< 7;8'; 7;843 7;8'4< 7;8' &/.3 7'08;( 14 7:(1 1& 7;8'55 *1'$3 9&&$3 7;8'53 7;8$6 5;/'91 5;/ 35<73 5;/)31 5;/ &/.1 5;/':1 5;/)33 5;/'73 5;/'71 5;/'<1 5;/'81 5;/';1 5;/':3 5;/'51 5;/'443 5;/'331 5;/'31 5;/'41 5;/'43 5;/'53 5;/'453 7;/'31 7;/':3 7;/':1 7;/'33 7;/'431 7;/'433 7;/'61 7;/'63 7;/'51 7;/'<3 7;/'<1 7;/'53 7;/';1 7;/';3 7;/'41 7;/'43 7;/'441 7;/'443 7;/'71 7;/'451 7;/'471 7;/'91 7;/'483 7;/)31 7;/'463 7;/'81 7;/'473 7;/'93 7;/'73 7;/'453 7;/'461 7;/'83 7;/'481 7;/567 357<1 7;/)33 QF 5;8'&/ . 5;8'3 5;8'6 5;8'54 5;8'5 5;8'64 5;8357< 5;8'63 5;8'4: 5;8'56 5;8$4 5;8'4; 5;8$3 5;8'4< 5;8 '5< 5;3(55 5;8'53 1& 5;8' 55 5;3 (23 5;8'8 1& 5;8'5; 5;3'9$/ 5;8&/$9 5;8': 5;8'47 5;8'59 5;8'48 5;8(1B/ 5;8'5: 5;8'58 5;8$5 5;8'57 5;8'9 5;8'49 5;8'44 5;8$6 5;8$7 5;862& 7;8'57 7;3(55 7;8$56 7;8$5 7;8'64 1& 1& 5;8'< 5;8'43 5;8'; 5;8'46 5;8'45 7;8'58 7;8'63 7;8$4 7;8'3 7;8'5: 7;8(1B/ 7;8'5; 7;8'6 7;8&/$9 7;8'59 7;8357< 7;8$3 7;8'54 7;8$7 7;8'5 7;8'4 7'08; (13 1& 7;8'7 7;862& 94 94 94 94 * * * * * * * * 94 94 94 94 95 95 95 95 95 95 95 95 96 96 96 96 96 96 * * * * * * 5;/&/.3 5;/ &/.21 1& 5;6'&& /23& 6() 9&&$3 5;6' &&9$/ 5;/'&& 5;/ &/.23 5;5() &/. 5;6%&/. 5;/357< 1 *1'$3 1& 1& 5;(4)4 (5)3 5;(4)4 (59$/ 5;*)& &/. 1& 7', *1'$3 7'2 5;*)& 9&&$3 7&. 5;(4 )4(5 5;*)& 06% 706 5;8'4 5;8&/.3 7567B/ 4 7 6 5 8 ; : 9 < 45 44 43 46 49 48 47 4: 53 4< 4; 54 57 56 55 58 59 $ % & ' $$ < 8 9 : 7 3 5 $) 1 . / 0 - ) * + ( $& $' $( $% 5;/'431 5;/'433 5;/'<3 5;/'83 5;/';3 5;/'93 5;/'451 5;/'443 5;/'473 5;/'471 5;/'463 5;/'461 5;/'63 5;/'61 5;/'483 5;/'481 ;57<8/84#+6;;#3,16, 723#9,(: PART NUMBER PACKAGE TYPE OPERATING TEMPERATURE RANGE XRT95L51IB 388 Pin PBGA 35x35 mm, 26x26 Ball Matrix -40°C to +85°C |