Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LHT674 Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LHT674
Description  Optical Indicator
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LHT674 Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LHT674 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LHT674 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LHT674 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LHT674 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LHT674 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LHT674 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LHT674 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LHT674 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LHT674 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 21 page
background image
Version 1.1
LH T674
2014-11-19
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Dominant Wavelength Groups 3) page 20
Dominant Wellenlängengruppen 3) Seite 20
Group
Luminous Intensity
1) page 20
Luminous Intensity
1) page 20
Luminous Flux 7) page 20
Gruppe
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstärke 1) Seite 20
Lichtstrom 7) Seite 20
(min.) I
v [mcd]
(max.) I
v [mcd]
(typ.) Φ
V [mlm]
M1
18
22.4
60
M2
22.4
28
75
N1
28
35.5
95
N2
35.5
45
120
P1
45
56
150
P2
56
71
190
Note:
The standard shipping format for serial types includes either a lower family group, an upper family group or a grouping of all individual brightness groups
of only a few brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.
Anm.:
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus
nur wenigen Helligkeitsgruppen besteht. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.
Group
hyper red
Gruppe
(min.) λ
dom
[nm]
(max.) λ
dom
[nm]
1
634
654
Note:
No packing unit / tape ever contains more than one color group for each selection.
Anm.:
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Farbe enthalten.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21