Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LHT6MF Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LHT6MF
Description  Scanners
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LHT6MF Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LHT6MF Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LHT6MF Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LHT6MF Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LHT6MF Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LHT6MF Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LHT6MF Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LHT6MF Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LHT6MF Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LHT6MF Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 22 page
background image
2015-06-18
2
Version 1.0
LH T6MF
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Radiant Intensity 1) page 21
Ordering Code
Typ:
Strahlstärke 1) Seite 21
Bestellnummer
I
F = 20 mA
IE [mW / sr]
LH T6MF-GGHH-1-E3L3
1.8 ... 3.9
Q65111A8183
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LH T6MF-GGHH-1-E3L3 means
that only one group GG, GH, GI, HG, HH will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. LH T6MF-GGHH-1-E3L3 means that only one forward voltage group E3,H3,L3 will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LH T6MF-GGHH-1-E3L3 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen GG, GH, GI, HG, HH enhalten ist.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
LH
T6MF-GGHH-1-E3L3
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen E3,H3,L3
enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22