Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LGT676 Fiches technique(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LGT676
Description  Coupling into Light Guides
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LGT676 Fiches technique(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LGT676 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LGT676 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LGT676 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LGT676 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LGT676 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LGT676 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LGT676 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LGT676 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LGT676 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 21 page
background image
2015-06-01
1
2015-06-01
TOPLED
Datasheet
Version 1.2
LG T676
TOPLED, SMT LED with integrated reflector. With our
great experience in SMT LED we are able to offer a
high quality product for all kind of applications.
TOPLED, SMT-LED mit integriertem Reflektor. Mit
unserer großen Erfahrung in SMT LED sind wir in der
Lage, ein qualitativ hochwertiges Produkt für alle Arten
von Anwendungen anzubieten.
Features:
Besondere Merkmale:
•
Package: white PLCC-2 package, colorless clear
resin
•
Gehäusetyp: weisses PLCC-2 Gehäuse,
farbloser klarer Verguss
•
Viewing angle at 50 % I
V: 120° (Lambertian
Emitter)
•
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 120° (Lambertscher
Strahler)
•
Color: green (570 nm)
•
Farbe: grün (570 nm)
•
Corrosion Robustness: Improved corrosion
robustness
•
Korrosionsstabilität: Verbesserte
Korrosionsstabilität
Applications
Anwendungen
•
Optical Indicator
•
Optischer Indikator
•
Coupling into Light Guides
•
Einkopplung in Lichtleiter
•
Backlighting
•
Hinterleuchtung
•
Automotive Interior Lighting
•
Automobilbeleuchtung innen
•
Dashboard Backlighting
•
Instrumentenbeleuchtung
•
Outdoor displays
•
Informationsanzeigen im Außenbereich
•
Signal and Symbol Luminary
•
Signal- und Symbolleuchten


Numéro de pièce similaire - LGT676

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
LGT670 OSRAM-LGT670 Datasheet
435Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGT670 OSRAM-LGT670 Datasheet
435Kb / 15P
Nicht f체r Neuentwicklungen Not for new designs
LGT670 OSRAM-LGT670 Datasheet
442Kb / 19P
Optical Indicator
logo
Siemens Semiconductor G...
LGT670-HK SIEMENS-LGT670-HK Datasheet
496Kb / 8P
TOPLED
LGT670-J SIEMENS-LGT670-J Datasheet
496Kb / 8P
TOPLED
More results

Description similaire - LGT676

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
LGP47K OSRAM-LGP47K_15 Datasheet
568Kb / 21P
Coupling into Light Guides
LGT770 OSRAM-LGT770 Datasheet
428Kb / 19P
Coupling into Light Guides
LGY870 OSRAM-LGY870_14 Datasheet
498Kb / 20P
Coupling into Light Guides
LWY8SG OSRAM-LWY8SG_14 Datasheet
556Kb / 22P
Coupling into Light Guides
LSGT77K OSRAM-LSGT77K Datasheet
365Kb / 16P
coupling into light guides
LYT679 OSRAM-LYT679 Datasheet
440Kb / 19P
Coupling into Light Guides
LYP47K OSRAM-LYP47K_13 Datasheet
519Kb / 20P
Coupling into light guides
LSP476 OSRAM-LSP476 Datasheet
599Kb / 21P
Coupling into Light Guides
LCBA6SG OSRAM-LCBA6SG Datasheet
492Kb / 23P
Coupling into light guides
LBA6SG OSRAM-LBA6SG_15 Datasheet
551Kb / 21P
Coupling into light guides
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com