| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GWP9LR33.CM Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GWP9LR33.CM Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 24 page ![]() 2015-12-16 2 Version 1.1 GW P9LR33.CM Ordering Information Bestellinformation Type: Color Temperature Luminous Flux 1) page 22 Ordering Code Typ: Farbtemperatur Lichtstrom 1) Seite 22 Bestellnummer I F = 150 mA [K] ΦV [lm] GW P9LR33.CM-NSNU-XX58-1 2700 359 ... 450 Q65111A8984 GW P9LR33.CM-NSNU-XX57-1 3000 359 ... 450 Q65111A8985 GW P9LR33.CM-NSNU-XX56-1 3500 359 ... 450 Q65111A8986 GW P9LR33.CM-NSNU-XX55-1 4000 359 ... 450 Q65111A8987 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW P9LR33.CM-NSNU-XX57-1 means that only one group NS, NT, NU will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. GW P9LR33.CM-NSNU-XX57-1 means that only one forward voltage group 18,A8,J8,S8 will be shippable. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW P9LR33.CM-NSNU-XX57-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen NS, NT, NU enhalten ist. Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. GW P9LR33.CM-NSNU-XX57-1 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 18,A8,J8,S8 enthalten (siehe Seite 5). |