| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
L78M09CP Fiches technique(PDF) 19 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L78M09CP Fiches technique(HTML) 19 Page - STMicroelectronics |
|
19 / 21 page ![]() L78M00 SERIES 19/21 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 2.2 2.4 0.086 0.094 A1 0.9 1.1 0.035 0.043 B 0.64 0.9 0.025 0.035 B2 5.2 5.4 0.204 0.212 B3 0.95 0.037 B5 0.3 0.012 B6 0.95 0.037 C 0.45 0.6 0.017 0.023 C2 0.48 0.6 0.019 0.023 D 6 6.2 0.236 0.244 E 6.4 6.6 0.252 0.260 G 4.4 4.6 0.173 0.181 H 15.9 16.3 0.626 0.641 L 9 9.4 0.354 0.370 L1 0.8 1.2 0.031 0.047 L2 0.8 1 0.031 0.039 IPAK MECHANICAL DATA 0068771-F |