| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
80960JF Fiches technique(PDF) 32 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
80960JF Fiches technique(HTML) 32 Page - Intel Corporation |
|
32 / 77 page ![]() 80960JA/JF/JD/JT 3.3 V Microprocessor 32 Advance Information Datasheet VSS G7 VSS H11 VSS K7 VSS L11 VSS G8 VSS J4 VSS K8 WIDTH0 P5 VSS G9 VSS J5 VSS K9 WIDTH1 P6 VSS G10 VSS J6 VSS K10 W/R N1 VSS G11 VSS J7 VSS K11 XINT0 M11 VSS H4 VSS J8 VSS L5 XINT1 N12 VSS H5 VSS J9 VSS L6 XINT2 M10 VSS H6 VSS J10 VSS L7 XINT3 N13 VSS H7 VSS J11 VSS L8 XINT4 N9 VSS H8 VSS K4 VSS L9 XINT5 P12 VSS H9 VSS K5 VSS L10 XINT6 N11 VSS H10 VSS K6 VSS L4 XINT7 P11 Table 10. 196-Ball MPBGA Pinout — In Signal Order (Sheet 2 of 2) Signal Pin Signal Pin Signal Pin Signal Pin NOTE: Do not connect any external logic to pins marked NC (no connect pins). |