Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STESD03C Fiches technique(PDF) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

No de pièce STESD03C
Description  Low Capacitance ESD Protection (Bi-directional)
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Site Internet  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

STESD03C Fiches technique(HTML) 3 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  STESD03C Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH STESD03C Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH STESD03C Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Elektronische Bauelemente
STESD03C
70W, 3.3V
Low Capacitance ESD Protection (Bi-directional)
07-Feb-2017 Rev. A
Page 3 of 3
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T
A=25°C unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Test Conditions
Reverse Working Voltage
3
VRWM
-
-
3.3
V
Reverse Breakdown Voltage
VBR
4
-
6
V
IT=1mA
Reverse Leakage Current
IR
-
-
0.4
µA
VRWM=3.3V
Clamping Voltage
2
VC
-
-
10
V
IPP=7A
Junction Capacitance
CJ
-
-
15
pF
VR=0V, f=1MHz
Notes :
1.
Device stressed with ten non-repetitive ESD pulses.
2.
Non-repetitive current pulse 8/20µs exponential decay waveform according to IEC61000-4-5.
3.
Other voltages available upon request.
RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES



Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com