| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TIP35C Fiches technique(PDF) 1 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TIP35C Fiches technique(HTML) 1 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. |
|
1 / 6 page ![]() TIP35C Rev.E Mar.-2016 DATA SHEET http://www.fsbrec.com 1 / 6 TO-3P 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a TO-3P Plastic Package. 低漏电流,高电流增益带宽,与 TIP36C 互补。 Low leakage current, high current gain bandwidth product, Complementary to TIP36C. 用于功率放大器和开关应用。 Power amplifier and switching applications. PIN1 :Base PIN 2 :Collector PIN 3 :Emitter 放大及印章代码 / hFE Classifications & Marking 见印章说明。See Marking Instructions. 描述 / Descriptions 特征 / Features 用途 / Applications 内部等效电路 / Equivalent Circuit 引脚排列 / Pinning |
Numéro de pièce similaire - TIP35C |
|
Description similaire - TIP35C |