Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

M2012SA2 Fiches technique(PDF) 27 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

No de pièce M2012SA2
Description  General Specifications
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NKK [Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.]
Site Internet  http://www.nkkswitches.com
Logo NKK - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

M2012SA2 Fiches technique(HTML) 27 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

Back Button M2012SA2 Datasheet HTML 20Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2012SA2 Datasheet HTML 21Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2012SA2 Datasheet HTML 22Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2012SA2 Datasheet HTML 23Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2012SA2 Datasheet HTML 24Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2012SA2 Datasheet HTML 25Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2012SA2 Datasheet HTML 26Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2012SA2 Datasheet HTML 27Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. M2012SA2 Datasheet HTML 28Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 28 page
background image
Series M
Angle PC Mount Miniature Toggles
A78
A
www.nkkswitches.com
TYPICAL SWITCH DIMENSIONS
.100” (2.54mm) Vertical PC
Single Pole
M2012S2A2G45
(1.4) Typ
.055
(5.08)
.200
Keyway
(7.32)
.288
25°
(2.7) Dia
.106
(6.2) Dia
.244
(0.8) Typ
.031
(2.54) Typ
.100
(0.4)
.016
(1.1)
.043
(6.86)
.270
(12.7)
.500
3
2
1
(13.0)
.512
(2.7)
.106
(1.27)
.050
(7.9)
.311
.150” (3.81mm) Vertical PC
Three Pole
.150” (3.81mm) Vertical PC
Four Pole
M2032S2A2G40
M2042S2A2G40
6
5
4
1
2
3
(13.0)
.512
(1.27) Typ
.050
(4.8) Typ
.189
(17.5)
.689
(2.7)
.106
9
8
7
25°
(2.7) Dia
.106
(6.2) Dia
.244
(0.9)
.035
(0.8) Typ
.031
(3.81) Typ
.150
(0.4)
.016
(1.8)
.071
(8.0)
.315
(6.86)
.270
(14.35)
.565
Keyway
(1.4) Typ
.055
(5.08)
.200
Keyway
(1.4) Typ
.055
(5.08)
.200
25°
(2.7) Dia
.106
(6.2) Dia
.244
(0.9)
.035
(0.8) Typ
.031
(3.81) Typ
.150
(0.4)
.016
(1.8)
.071
(8.0)
.315
(6.86)
.270
(14.35)
.565
(13.0)
.512
(1.27) Typ
.050
(22.3)
.878
(2.7)
.106
6
5
4
1
2
3
9
8
7
10
11
12
(4.8) Typ
.189



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com