| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BAV19WS Fiches technique(PDF) 1 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BAV19WS Fiches technique(HTML) 1 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. |
|
1 / 6 page ![]() BAV19WS-BAV21WS Rev.F Mar.-2016 DATA SHEET http://www.fsbrec.com 1 / 6 SOD-323 塑封封装 硅半导体二极管。 Silicon Diode in a SOD-323 Plastic Package. 开关速度快。 Fast switching diodes. 用于小信号处理.。 Small signal diode. PIN1:Cathode PIN2:Anode 放大及印章代码 / hFE Classifications & Marking Model BAV19WS BAV20WS BAV21WS Marking HA8 HT2 HT3 描述 / Descriptions 特征 / Features 用途 / Applications 内部等效电路 / Equivalent Circuit 引脚排列 / Pinning 1 2 |
Numéro de pièce similaire - BAV19WS |
|
Description similaire - BAV19WS |