| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HLMP-C608-R0000 Fiches technique(PDF) 3 Page - Agilent(Hewlett-Packard) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HLMP-C608-R0000 Fiches technique(HTML) 3 Page - Agilent(Hewlett-Packard) |
|
3 / 8 page ![]() 1−44 HLMP-Cx08/Cx25 電気的/光学的特性(TA=25℃) 記号 項 目 型名 HLMP- Min. Typ. Max. 単位 条 件 Iv 明るさ C008-U0000 2900 6000 mcd IF=20 mA C208-S0000 2600 3000 C608-R0000 1000 2000 C025-P0000 500 1000 C225-O0000 450 800 C625-P0000 500 700 2 θ1/2 視野角[1] C008-U0000 8 Deg. IF=20 mA C208-S0000 8 C608-R0000 8 C025-P0000 25 C225-O0000 25 C625-P0000 25 λd ドミナント波長[2] C008-U0000 626 nm C208-S0000 590 C608-R0000 635 C025-P0000 626 C225-O0000 590 C625-P0000 635 λPEAK ピーク波長 C008-U0000 635 nm C208-S0000 594 C608-R0000 650 C025-P0000 635 C225-O0000 594 C625-P0000 650 ∆λ1/2 スペクトル半値幅 共通 17 nm τs 応答速度 共通 20 ns C容量 共通 40 pF VF = 0, f = 1 MHz R θJ-PIN 熱抵抗 共通 260 ℃/W LEDジャンクションか らカソードリードまで VF 順電圧 C008-U0000 1.9 2.4 V IF = 20 mA C208-S0000 1.9 2.6 C608-R0000 1.9 2.6 C025-P0000 1.9 2.4 C225-O0000 1.9 2.6 C625-P0000 1.9 2.6 IR 逆電流 共通 100 µAVR = 5V 注: 1. θ1/2 は明るさが半減する光軸からの角度。 2. ドミナント波長 λd は、CIE 色座標による目で感じる色の波長。 |