Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SST310 Fiches technique(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

No de pièce SST310
Description  N-Channel JFETs
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SST310 Fiches technique(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

  SST310 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SST310 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SST310 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SST310 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SST310 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SST310 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SST310 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
J/SST/U308 Series
Vishay Siliconix
Document Number: 70237
S-50149—Rev. H, 24-Jan-05
www.vishay.com
7
TYPICAL CHARACTERISTICS (TA = 25_C UNLESS OTHERWISE NOTED)
10
100
1 k
100 k
10 k
20
16
8
4
0
12
Equivalent Input Noise Voltage vs. Frequency
ID = 1 mA
VDS = 10 V
ID = 10 mA
f − Frequency (Hz)
150
120
60
30
0
0.1
1
10
90
Output Conductance vs. Drain Current
VGS(off) = −3 V
ID − Drain Current (mA)
TA = −55_C
25_C
125_C
10
1
0.1
0.01
100
1000
TA = 25_C
VDG = 10 V
ID = 10 mA
Common−Gate
−brg
−grg
+grg
Reverse Admittance vs. Frequency
f − Frequency (MHz)
100
10
1
0.1
100
1000
TA = 25_C
VDG = 10 V
ID = 10 mA
Common−Gate
gog
bog
Output Admittance vs. Frequency
f − Frequency (MHz)
200
500
200
500
VDS = 10 V
f = 1 kHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com